Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH554G Datasheet(PDF) 10 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH554G
Description  8-bit USB single chip microcomputer
PDF  54 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH554G Datasheet(HTML) 10 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Back Button CH554G Datasheet HTML 6Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554G Datasheet HTML 7Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554G Datasheet HTML 8Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554G Datasheet HTML 9Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554G Datasheet HTML 10Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554G Datasheet HTML 11Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554G Datasheet HTML 12Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554G Datasheet HTML 13Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554G Datasheet HTML 14Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 54 page
background image
CH554 手册
10
全局配置寄存器(GLOBAL_CFG),仅在安全模式下可写:
位
名称
访问
描述
复位值
[7:6]
保留
RO
对于 CH554,是固定值 00
00b
[7:6]
保留
RO
对于 CH553,是固定值 01
01b
5
bBOOT_LOAD
RO
Boot loader 状态位,用于区分 ISP 引导程序状态或者应
用程序状态:电源上电时置 1,软件复位时清 0。
对于有 ISP 引导程序的芯片,该位为 1 说明从未软件复位
过,通常是上电后运行的 ISP 引导程序状态;该位为 0
说明已经软件复位过,通常是应用程序状态
1
4
bSW_RESET
RW
软件复位控制位:置 1 导致软件复位,硬件自动清零
0
3
bCODE_WE
RW
Flash-ROM 和 DataFlash 写允许位:
该位为 0 则写保护;为 1 则 Flash-ROM 和 Data 可改写
0
2
bDATA_WE
RW
Flash-ROM 的 DataFlash 区域写允许位:
该位为 0 则写保护;为 1 则 DataFlash 区域可改写
0
1
bLDO3V3_OFF
RW
USB 电源调整器 LDO 的禁用控制位:
该位为 0 则允许 LDO,可以由 5V 电源产生 3.3V 电压用于
USB 和内部时钟振荡器;
为 1 则禁用 LDO,V33 引脚必须输入外部的 3.3V 电源
0
0
bWDOG_EN
RW
看门狗复位使能位:该位为 0 看门狗只用作定时器;该位
为 1 允许计时溢出时产生看门狗复位
0
芯片 ID 识别码(CHIP_ID):
位
名称
访问
描述
复位值
[7:0]
CHIP_ID
RO
对于 CH554,是固定值 54h,用于识别芯片
54h
[7:0]
CHIP_ID
RO
对于 CH553,是固定值 53h,用于识别芯片
53h
安全模式控制寄存器(SAFE_MOD):
位
名称
访问
描述
复位值
[7:0]
SAFE_MOD
WO
用于进入或者终止安全模式
00h
部分 SFR 仅在安全模式下才能写入数据,而在非安全模式下总是只读状态。进入安全模式步骤:
(1)、向该寄存器写入 55h;
(2)、接着向该寄存器写入 AAh;
(3)、此后约 13 到 23 个系统主频周期都处于安全模式下,该有效期内可以改写一个或多个安全类
SFR 或普通 SFR;
(4)、超出上述有效期后自动终止安全模式;
(5)、或者再向该寄存器写任意值可以提前终止安全模式。
6、存储器结构
6.1 存储器空间
CH554 寻址空间分为程序存储空间、内部数据存储空间、外部数据存储空间。
图 6.1 存储器结构图



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com