Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TC2811Z Datasheet(PDF) 2 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # TC2811Z
Description  Single-line transmission three-channel LED driver control dedicated chip
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

TC2811Z Datasheet(HTML) 2 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  TC2811Z Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC2811Z Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC2811Z Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC2811Z Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC2811Z Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
深圳市富满电子集团股份有限公司
SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD.
TC2811Z(文件编号:S&CIC1651)
单线传输三通道 LED 驱动控制专用芯片
www.superchip.cn
第
2 页 共 5 页
Version 1.0
订购信息
电气参数
极限参数(Ta = 25℃)
参数
符号
范围
单位
输入电压
VIN
3.5~5.5
V
R/G/B 电流输出端口耐压
VDS
24
V
逻辑输入电压
VI1
-0.5——5.5
V
R/G/B 输出电流
IOL1
12
mA
功率损耗
PD
550
mW
工作温度
TOPT
-40——+85
℃
储存温度
TSTG
-50——+150
℃
HBM 人体放电模式
VESD
2
KV
注:表贴产品焊接最高峰值温度不能超过 260℃,温度曲线依据 J-STD-02 标准、参考工厂实际和锡膏商建议由工厂自行设定。
电气特性(Ta = 25℃)
参数
符号
测试条件
最小
典型
最大
单位
芯片输入电压
VIN
-
-
5
5.5
V
R/G/B 端口耐压
VDS,MAX
OUT R/G/B
-
-
24
V
R/G/B 端口驱动电流
IOUT_R
VDS_R=1V
-
12
-
mA
DOUT 驱动能力
IDOH
DOUT 端口短接地,最大驱动电流
-
49
-
mA
IDOL
DOUT 端口短接 VDD,最大灌电流
-
-50
-
mA
信号输入翻转阈值
VIH
VDD=5.0V
-
3.4
-
V
VIL
-
1.6
-
V
R/G/B 电流变量
%VS.VDS
VDS=1~5V,IOUT=12 mA
-
0.5
-
%
%VS.VDD
VDD=1~5V,IOUT=12 mA
-
0.3
-
%
%VS.Tem.
VDS=1~5V,IOUT=12 mA,Tem.= -40~+85℃
-
4.0
-
%
R/G/B 端口电压
VDS
IOUT=12 mA
0.8
-
-
V
PWM 频率
fPWM
-
-
1.1
-
KHZ
静态功耗
IDD
-
-
2.0
-
mA
订购型号
封装形式
包装方式
卷盘尺寸
管装
编带
TC2811Z
SOP-8
100 只/管
4000 只/盘
13 寸



Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com