Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

XPD618B2 Datasheet(PDF) 3 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # XPD618B2
Description  USB Power Delivery Controller
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

XPD618B2 Datasheet(HTML) 3 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  XPD618B2 Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. XPD618B2 Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. XPD618B2 Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. XPD618B2 Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. XPD618B2 Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. XPD618B2 Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. XPD618B2 Datasheet HTML 7Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
深圳市富满电子集团股份有限公司
SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD.
XPD618A/B (文件编号:S&CIC1700)
USB Power Delivery 控制器
Version 1.1
第 3 页 共 7 页
Copyright©2018, 云矽半导体
5 引脚定义
XPD618
CC2
CC1
VPWR
DM
DP
FBO
GND
VBUS
1
2
6
5
4
3
7
8
引脚序号
名称
描述
1
VPWR
电源输入
2
FBO
电压调节端口(接到系统电压反馈点)
3
GND
接地
4
DP
USB DP
5
DM
USB DM
6
CC1
Type-C 检测引脚 CC1
7
CC2
Type-C 检测引脚 CC2
8
VBUS
VBUS 输出
6 订购信息
料号
印字
特性
封装
XPD618A
XPD618X
XXXXXX
PDO:5V/3A, 9V/2A
SOP8
XPD618B
PDO:5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
XPD618A2
XPD618X
XXXXXX2
PDO:5V/2.5A, 9V/2A
XPD618B2
PDO:5V/2.5A, 9V/2A, 12V/1.5A
印字说明
:
第一行
,XPD618X:芯片型号;
第二行
,XXXXXX+X:Lot Number+封装或软件版本。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com