Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

AW8737 Datasheet(PDF) 13 Page - Shanghai awinic technology co.,ltd

Part # AW8737
Description  High efficiency, low noise, super low distortion, constant pitch volume, seventh generation K music.
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AWINIC [Shanghai awinic technology co.,ltd]
Direct Link  http://www.awinic.com.cn/index.php
Logo AWINIC - Shanghai awinic technology co.,ltd

AW8737 Datasheet(HTML) 13 Page - Shanghai awinic technology co.,ltd

Back Button AW8737 Datasheet HTML 9Page - Shanghai awinic technology co.,ltd AW8737 Datasheet HTML 10Page - Shanghai awinic technology co.,ltd AW8737 Datasheet HTML 11Page - Shanghai awinic technology co.,ltd AW8737 Datasheet HTML 12Page - Shanghai awinic technology co.,ltd AW8737 Datasheet HTML 13Page - Shanghai awinic technology co.,ltd AW8737 Datasheet HTML 14Page - Shanghai awinic technology co.,ltd AW8737 Datasheet HTML 15Page - Shanghai awinic technology co.,ltd AW8737 Datasheet HTML 16Page - Shanghai awinic technology co.,ltd AW8737 Datasheet HTML 17Page - Shanghai awinic technology co.,ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 28 page
background image
AW8737 产品手册
2017 年 11 月 V1.2
www.awinic.com.cn
版权所有© 2017 上海艾为电子技术股份有限公司
13
无NCN功能,输出信号增大后,出现截顶失真
NCN功能,输出不会失真,无破音产生
电池电压
无NCN功能,电池电压降低后,出现截顶失真
NCN功能,输出不会失真,无破音产生
电池电压
图 8
传统 NCN 工作原理图
AW8737 采用艾为独特的第二代防破音(NCN)技术,输出信号不受电源轨的限制,在电池电压下降
时,NCN 输出信号不会失真,幅度不变,保持功率恒定输出。如图 9 所示。在手机使用过程中,即使电池
电压下降,AW8737 依然可以提供高品质大音量的音乐享受。
传统NCN功能,电池电压降低后,输出
不会失真,无破音产生,输出功率下降
电源轨
恒定
功率
电池电压
第二代NCN功能,输出不会失真,
无破音产生,恒定功率输出
图 9
第二代 NCN 工作原理图
启动时间(attack time)
启动时间是指 NCN 功能从检测发现输出破音失真,到增益衰减-13.5dB 所需要的时间。快速的启动时
间可以响应快速变化的信号,防止瞬间破音产生并很好地保护喇叭,但是快速的启动时间可能会带来喘息
声的问题;缓慢的启动时间可以保持音乐缓慢变化的韵律,但是缓慢的启动时间对快速的信号变化响应较
差,可能会带来破音的问题。AW8737 针对手机等便携式设备的音频特点,启动时间设置为 40ms,在保持
音乐韵律的同时,有效消除破音、保护喇叭。
释放时间(release time)
释放时间是指 NCN 功能从检测输出不再破音失真,到恢复为正常增益所需要的时间。快速的释放时间
可以响应快速变化的信号,可以很好的恢复音乐中快速变化的信号,但是和启动时间一样,快速的释放时
间也可能会带来喘息声;缓慢的释放时间使失真平滑,柔和,可以较好地抑制破音产生,但较长的释放时
间会使音乐听起来
“闷”,缺乏冲击力。AW8737 针对手机等便携式设备的音频特点,释放时间设定为 1.2s。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com