Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

AW8737 Datasheet(PDF) 21 Page - Shanghai awinic technology co.,ltd

Part # AW8737
Description  High efficiency, low noise, super low distortion, constant pitch volume, seventh generation K music.
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AWINIC [Shanghai awinic technology co.,ltd]
Direct Link  http://www.awinic.com.cn/index.php
Logo AWINIC - Shanghai awinic technology co.,ltd

AW8737 Datasheet(HTML) 21 Page - Shanghai awinic technology co.,ltd

Back Button AW8737 Datasheet HTML 17Page - Shanghai awinic technology co.,ltd AW8737 Datasheet HTML 18Page - Shanghai awinic technology co.,ltd AW8737 Datasheet HTML 19Page - Shanghai awinic technology co.,ltd AW8737 Datasheet HTML 20Page - Shanghai awinic technology co.,ltd AW8737 Datasheet HTML 21Page - Shanghai awinic technology co.,ltd AW8737 Datasheet HTML 22Page - Shanghai awinic technology co.,ltd AW8737 Datasheet HTML 23Page - Shanghai awinic technology co.,ltd AW8737 Datasheet HTML 24Page - Shanghai awinic technology co.,ltd AW8737 Datasheet HTML 25Page - Shanghai awinic technology co.,ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 28 page
background image
AW8737 产品手册
2017 年 11 月 V1.2
www.awinic.com.cn
版权所有© 2017 上海艾为电子技术股份有限公司
21
应用信息
输入电阻 Rine(放大倍数设定)
AW8737 的输入端为差分放大器结构,可以采用单端输入接法和差分输入接法,两种接法的放大倍数
设定是相同的。
AW8737 集成了一部分输入电阻,可以通过改变外置输入电阻的阻值对放大倍数进行调节,其中,内
置输入电阻 Rini 为 16.6
kΩ。以外置 Rine 输入电阻=3kΩ 为例,放大倍数的计算如下:
K 类模式:
V
ine
ini
319.5kΩ
319.5kΩ
A
16.3V/V
R
R
3kΩ 16.6kΩ

输入电容 Cin(输入高通截止频率)
输入电容与输入电阻一起,形成了一个高通滤波器,用以滤除输入信号的直流分量。高通滤波器的-3dB
点如下所示:
(Hz)
C
R
π
2
1
3dB)
(
f
in
intotal
H
应用中选用较小的 Cin 电容有助于滤除从输入端耦合进入的 217Hz 噪声,并且较小的电容有利于减小
功放开启时的噼噗-咔哒声。两个输入电容之间良好的匹配有利于提升芯片整体性能及抑制噼噗-咔哒声,推
荐使用容差 10%或者更好的电容。
以典型应用中的输入电容、输入电阻值为例,输入高通截止频率如下所示:
H
intotal
in
11
f ( 3dB)
(Hz)
(Hz)
544Hz
2 π R
C
2 π 19.6kΩ 15nF
 
 
输入差分滤波电容 Cd(输入低通截止频率)
输入差分滤波电容与输入电阻一起,形成了一个低通滤波器,可以用于衰减输入信号的高频分量,当
扬声器播放音乐声音发尖时,可以适当衰减一部分高频输入信号,使音乐信号柔和、舒适。低通滤波器的-3dB
点如下所示:
(Hz)
C
2
)
//R
(R
π
2
1
3dB)
(
f
d
ine
ini
L
以输入电阻 Rine=3
kΩ,差分电容 220pF 为例,输入低通截止频率如下所示:
L
ini
ine
d
11
f ( 3dB)
(Hz)
(Hz)
142.5kHz
2 π (R //R ) 2 C
2 π 2.54kΩ 2 220pF
 
 
 
 



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com