Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CS1232 Datasheet(PDF) 15 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Part # CS1232
Description  24-bit Sigma-Delta ADC
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CS1232 Datasheet(HTML) 15 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Back Button CS1232 Datasheet HTML 11Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1232 Datasheet HTML 12Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1232 Datasheet HTML 13Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1232 Datasheet HTML 14Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1232 Datasheet HTML 15Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1232 Datasheet HTML 16Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1232 Datasheet HTML 17Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1232 Datasheet HTML 18Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1232 Datasheet HTML 19Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 23 page
background image
CS1232
R
Re
ev
v..1
1..5
5
第
第 1155 页
页,
,共
共 2233 页
页
2.3
低噪声 PGA 放大器
CS1232 集成低噪声,低漂移 PGA 放大器与桥式传感器差分输出连接,其内部基本结构如
图 4 所示,前置抗 EMI 滤波器电路 R=450Ω,C=18pF 实现 20M 高频滤波。低噪声 PGA 放
大器通过 RF1,R1,RF2 实现 64 倍放大,与后级电路组成 64 和 128 的 PGA 放大。通过对
引脚 GAIN1,GAIN0 的控制来选择 1 倍,2 倍,64 倍,128 倍等不同的增益倍数。当使用
PGA=1,2 时,64 倍低噪声 PGA 放大器会被关断以节省功耗。在 CAP 端口处接一个外置
0.1uF 电容,与内置 2K 欧电阻 RINT 组成一个低通滤波电路,用于低噪声 PGA 放大器输出
信号的高频滤波,同时该低通滤波器也可以作为 ADC 的抗混叠滤波器。
Δ-Σ ADC
A3
AINP
AINN
450Ω
450Ω
18pF
18pF
A1
A2
Rint
Rint
Rf2
Rf1
R1
CAP
CAP
+
+
+
+
-
-
-
-
Gain of 1 or 2
Gain of 64
图4 PGA 结构图



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com