Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CS1232 Datasheet(PDF) 21 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Part # CS1232
Description  24-bit Sigma-Delta ADC
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CS1232 Datasheet(HTML) 21 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Back Button CS1232 Datasheet HTML 15Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1232 Datasheet HTML 16Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1232 Datasheet HTML 17Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1232 Datasheet HTML 18Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1232 Datasheet HTML 19Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1232 Datasheet HTML 20Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1232 Datasheet HTML 21Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1232 Datasheet HTML 22Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1232 Datasheet HTML 23Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 23 page
background image
CS1232
R
Re
ev
v..1
1..5
5
第
第 2211 页
页,
,共
共 2233 页
页
2.6.7
Standby 模式
Standby 模式通过关闭大部分电路来减小功耗。在 standby 模式中,整个模拟电路关闭,只
有时钟电路工作。进入 standby 模式的方式是,
DOUT
DRDY /
变低后(数据准备好),
一直保持 SCLK 高电平即可进入 standby 模式。进入 standby 模式的方式是在任何读取数据
过程中。当 SCLK 保持高电平满足 t10,Standby 模式将会激活。进入 standby 模式,
DOUT
DRDY /
会保持高电平。在 standby 模式,SCLK 必须一直保持为高电平。当 SCLK
变低电平时,芯片退出 standby 模式开始新的数据转换。
SCLK
DRDY/DOUT
Data Ready
23
22
21
1
24
MSB
LSB
0
23
22
1
2
Begin
Conversion
t11
Standby
Mode
t9
t10
图10 Standby 模式时序图
表11 Standby 模式时序表
参数
描述
最小值
最大值
单位
t9
(1)
在
DOUT
DRDY /
变低后,
SCLK 拉高进入 standby 模式
SPEED = 1
0
12.44
ms
SPEED = 0
0
99.94
ms
t10
(1)
standby 模式激活时间
SPEED = 1
12.46
ms
SPEED = 0
99.96
ms
t11
(1)
退出 standby 后到数据准备好
SPEED = 1
57
57
ms
SPEED = 0
407
407
ms
(1) 值是在 fclk=4.9152MHz 时对应的值,不同的 fclk 频率,数值等比例变化
2.6.8
上电顺序
AVDD 和 DVDD 必须在
PDWN 信号变成高电平之前上电。
AVDD
DVDD
PDWN
≥10us
图11 CS1232 上电顺序图
2.6.9
Power down 模式



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com