Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CS1258 Datasheet(PDF) 39 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Part # CS1258
Description  High Performance AFE ADC and BIM Advanced AFE
PDF  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CS1258 Datasheet(HTML) 39 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Back Button CS1258 Datasheet HTML 32Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1258 Datasheet HTML 33Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1258 Datasheet HTML 34Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1258 Datasheet HTML 35Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1258 Datasheet HTML 36Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1258 Datasheet HTML 37Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1258 Datasheet HTML 38Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1258 Datasheet HTML 39Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1258 Datasheet HTML 40Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 39 / 40 page
background image
C
CS
S1
12
25
58
8 芯
芯片
片用
用户
户手
手册
册 V
V0
0..2
2
保
保密
密文
文档
档
版
版权
权所
所有
有,
,侵
侵权
权必
必究
究
芯
芯海
海科
科技
技(
(深
深圳
圳)
)股
股份
份有
有限
限公
公司
司
第
第 3399 页
页 ,
,共
共 4400 页
页
4).数据字节之间的时间 t1 要大于等于 2 个系统时钟周期;
5).最后一个字节的 LSB 传送完毕,C S
______
由低变高结束数据传输。SCLK 下降沿和CS
______
上升
沿之间的时间 t2 要大于等于 2 个系统时钟周期。
注意:有写保护功能的寄存器在写操作之前要先写入写使能命令。
图 6.3 写操作时序
表 6.2 三线串行通讯接口时序表
(VDD=3V, GND=0V, Fosc=5.96MHz,常温)
名称
解释
Min
Typ
Max
Unit
t1
数据字节之间 SCLK 维持低电平的时间
2*sysclk
-
-
ns
t2
最后一个 SCLK 下降沿与 CS 上升沿之间的时间间隔
2*sysclk
-
-
ns
t3
CS 下降沿之前 SCLK 保持为低的时间
5
-
-
ns
t4
CS 上升沿之后 SCLK 保持为低的时间
5
-
-
ns
t5
在 SCLK 上升沿之前,SDA 上有效数据的建立时间
5
-
-
ns
t6
在 SCLK 下降沿之后,SDA 上有效数据的保持时间
sysclk
-
-
ns
t7
在 SCLk 上升沿之后,SDO 能稳定输出所需要的时间
50
-
-
ns
t8
SCLK 的高电平宽度
2*sysclk
-
170
us
t9
SCLK 的低电平宽度
2*sysclk
-
680
us



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com