Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CS1258 Datasheet(PDF) 21 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Part # CS1258
Description  High Performance AFE ADC and BIM Advanced AFE
PDF  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CS1258 Datasheet(HTML) 21 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Back Button CS1258 Datasheet HTML 17Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1258 Datasheet HTML 18Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1258 Datasheet HTML 19Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1258 Datasheet HTML 20Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1258 Datasheet HTML 21Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1258 Datasheet HTML 22Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1258 Datasheet HTML 23Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1258 Datasheet HTML 24Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1258 Datasheet HTML 25Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 40 page
background image
C
CS
S1
12
25
58
8 芯
芯片
片用
用户
户手
手册
册 V
V0
0..2
2
保
保密
密文
文档
档
版
版权
权所
所有
有,
,侵
侵权
权必
必究
究
芯
芯海
海科
科技
技(
(深
深圳
圳)
)股
股份
份有
有限
限公
公司
司
第
第 2211 页
页 ,
,共
共 4400 页
页
3) 调节外部桥式传感器的失调电压;例如桥式传感器的阻值为 10Kohm,其差分信号
正端接入 AIN0,负端接入 AIN1,存在一个失调电压 100V;为了消除这个失调电
压,可将 IDAC0 接 AIN0,IDAC0 都 sink 10uA 电流,则该传感器差分信号的失调
电压被抵消。但该 IDAC 也会引入一部分噪声,造成测量精度下降。
IDAC1/IDAC0 还受 ICP 信号控制,用于开启内部斩波功能,但只能用于 IDAC1 和
IDAC0 具有相同输出电流选择 的情况,例如用于调整共模电压时。开启斩波后有利于消
除 IDAC 本身引入的噪声和失调。
开启 IDACx 后必须注意,AINx 的电压必须在 GND-0.3V<AINx<VDD+0.3V 的范围
内,否则会触发内部 ESD 保护电路,使芯片不能正常工作。
3.4
PGA 和 ADC
CS1258 通过一个低噪声,低漂移的 PGA 放大器将输入信号放大后送入一个 2 阶的
Sigma-Delta ADC 进行模数转换。 如图 3.4 所示为 PGA 和 ADC 的结构图,其中 PGA 的
增益由 PGA[1:0]选择,具有 1\8\16\32 四档可选;ADC 的增益由 ADGN[1:0]所选择、具
有 1\2\4\8 四档可选;另外 ADC 参考电压来自输入的 REFP-REFN。
PGA
ADC
REFP REFN
PGA[1:0]/PGABP
ADGN[1:0]
ADCP
ADCN
图 3.4 PGA 和 ADC 结构图
输入信号的增益 Gain 由 PGA 和 ADC 各自增益的乘积决定。
ADGN
PGA
Gain
(式 3-1)
为了提高信号的建立表现,PGA 输出到 ADC 调制器输入还有 Buffer 作为缓冲;但同
时提供 Buffer 旁路功能,将 BUFBP 置’1’,则 Buffer 被旁路,PGA 输出信号直接接入 ADC
的调制器。 CS1258 的差分满幅输入范围 FS 由 Gain 决定,
Gain
REFN
REFP
FS
/
)
(
(式 3-2)
若差分输入通道 AINp-AINn=VIN,则为保证不溢出,VIN 的范围必须小于 FS。
在 PGA 开启的情况(包括 PGA≠1 和 PGA=1&BUFBP=0 的情况)下,输入通道的输入
信号范围需要保证 PGA 能够正常工作,一般



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com