Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SD3301 Datasheet(PDF) 3 Page - SHOUDING Shouding Semiconductor

Part # SD3301
Description  1W & 3W Light touch switch LED / head light drive
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SHOUDING [SHOUDING Shouding Semiconductor]
Direct Link  http://shouding.net/
Logo SHOUDING - SHOUDING Shouding Semiconductor

SD3301 Datasheet(HTML) 3 Page - SHOUDING Shouding Semiconductor

  SD3301 Datasheet HTML 1Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD3301 Datasheet HTML 2Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD3301 Datasheet HTML 3Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD3301 Datasheet HTML 4Page - SHOUDING Shouding Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
SD3301
SD3301
SD3301
SD3301
SD3301
3 / 4
电性参数(环境温度25℃,3W LED)
符号
参数
测试条件
最小
典型
最大
单位
VIN
电源电压
2.7
4.8
V
Idd
待机电流
“OFF”状态
1
uA
Rdson
导通电阻
130
mΩ
F25%
25%亮度频率
18
KHz
Fflash
爆闪频率
10
Hz
Tsos
SOS 周期
7.2
S
OCP
短路保护电流
VDD:2.7V ~ 4.8V
2
2.5
A
OTP
过温保护
160
°C
OTH
温度保护回差
30
°C
应用信息
限流电阻
Rs为限流电阻,限流电阻根据不同的灯和电
池来决定。通常使用3节7号或者5号电池,推
动3W的灯,不需要接限流电阻,电池的接触
电阻和电池内阻会自动限流到六七百毫安;
如果是要求推动1W的LED,需要接一颗0.5
欧姆的限流电阻。
对于锂电池应用,推动3W的LED,需要串联
0.5欧姆的电阻;推动1W的LED,需要串联1.2
欧姆的电阻。
保护功能
有防反接保护,即使客户在使用过
程中,电池反接,也不会损坏芯片。
有短路保护功能,在生产过程中,
如果LED的接线短路,造成输出管脚直接和
电源短接,
也能可靠的保护而不烧
坏芯片。直到LED的两条输出线,正常连接
之后,
会恢复正常工作。
状态切换
有四种切换功能,三种常用功能是
全亮,半亮和10Hz暴闪。这三种功能切换,
通过快速按下轻触开关就会切换。在任何状
态下,如果一直按住开关不放,大概3S之后,
会切换到SOS状态,SOS的闪烁周期是7.2S。
在SOS状态,快速按下轻触开关,芯片会切
换到“OFF”的状态。
1W&3W轻触开关LED手电筒/头灯驱动
Shouding
SD3301
www.shouding.net



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com