Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SD8079 Datasheet(PDF) 5 Page - SHOUDING Shouding Semiconductor

Part # SD8079
Description  Programmable voltage and current linear battery management chip
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SHOUDING [SHOUDING Shouding Semiconductor]
Direct Link  http://shouding.net/
Logo SHOUDING - SHOUDING Shouding Semiconductor

SD8079 Datasheet(HTML) 5 Page - SHOUDING Shouding Semiconductor

  SD8079 Datasheet HTML 1Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD8079 Datasheet HTML 2Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD8079 Datasheet HTML 3Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD8079 Datasheet HTML 4Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD8079 Datasheet HTML 5Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD8079 Datasheet HTML 6Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD8079 Datasheet HTML 7Page - SHOUDING Shouding Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
SD8079
5
SD8079
可编程电压电流线性电池管理芯片
Shouding
SD8079
SD8079
SD8079
SD8079
SD8079
SD8079
SD8079
VBAT=VFB×(1+R4 / R3)
设定充电电流
在恒流模式,计算充电电流的公式为: ICH = 1000V / RISET。其中,ICH 表示充电电流,单位为安培,RISET 表示 ISET 管
脚到地的电阻,单位为欧姆。例如,如果需要 500 毫安的充电电流,可按下面的公式计算: RISET = 1000V/0.5A = 2KΩ
为了保证良好的稳定性和温度特性,RISET 建议使用精度为 1%的金属膜电阻。 通过测量 ISET 管脚的电压可以检测充电电
流。充电电流可以用下面的公式计算: ICH = (VISET / RISET) × 1000
电池温度监测
为了防止电池温度过高或者过低对电池造成的损害,
内部集成有电池温度监测电路。电池温度监测是通过测量 TEMP
管脚的电压实现的,TEMP 管脚的电压是由电池内的 NTC 热敏电阻和一个电阻分压网络实现的,如图 2 所示。
将 TEMP 管脚的电压同芯片内部的两个阈值 VLOW 和 VHIGH 相比较,以确认电池的温度是否超出正常范围。在
内部,VLOW 被固定在 30%×VIN,VHIGH 被固定在 60%×VIN。如果 TEMP 管脚的电压 VTEMP<VLOW 或者
VTEMP>VHIGH,则表示电池的温度太高或者太低,充电过程将被暂停;如果 TEMP 管脚的电压 VTEMP 在 VLOW 和 VHIGH 之
间,充电周期则继续。
使能设计
通过控制 ISET 管脚电阻是否与地连接,可以达到关闭
的功能。如图 3a 所示。
同时通过 TEMP 端口也可以实现关闭
的功能。当外部电池不用 NTC 电阻时,可以通过单片机置 TEMP 端口典韦为
0 来实现开启
,配置外部电阻 R1 和 R2 来实现关闭
。如图 3b 所示。
MCU
VDD
10K
1K
TEMP
图3a
图3b
图 3
的使能设计
确定 R1 和 R2 的值
R1 和 R2 的值要根据电池的温度监测范围和热名电阻的电阻值来确定,现举例说明如下:假设设定的电池温度范围为
TL~TH,(其中 TL<TH);电池中使用的是负温度系数的热敏电阻(NTC),RTH 为其在温度 TL 时的阻值,RTH 为其在温
度 TH 是的阻值,则 RTL>RTH,那么,在温度 TL 时,第一管脚 TEMP 端的电压为:
2
TL
TEMPL
1
2
TL
R / /R
V
Vin
R
R / /R

在温度 TH 时,第一管脚 TEMP 端的电压为:
2
TH
TEMPH
1
2
TH
R / /R
V
Vin
R
R / /R

然后,由 TEMPL
HIGH
IN
V
V
K2 V (K2
0.6)
TEMPH
LOW
IN
V
V
K1 V (K1 0.3)
则可解得:
TL
TH
TL
TH
R R (K2 K1)
R1
(R
R )K1K2
http://www.sdw-tw.com
Dec.2012 Version 1.0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com