Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SD8079 Datasheet(PDF) 6 Page - SHOUDING Shouding Semiconductor

Part # SD8079
Description  Programmable voltage and current linear battery management chip
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SHOUDING [SHOUDING Shouding Semiconductor]
Direct Link  http://shouding.net/
Logo SHOUDING - SHOUDING Shouding Semiconductor

SD8079 Datasheet(HTML) 6 Page - SHOUDING Shouding Semiconductor

  SD8079 Datasheet HTML 1Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD8079 Datasheet HTML 2Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD8079 Datasheet HTML 3Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD8079 Datasheet HTML 4Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD8079 Datasheet HTML 5Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD8079 Datasheet HTML 6Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD8079 Datasheet HTML 7Page - SHOUDING Shouding Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
6
SD8079
可编程电压电流线性电池管理芯片
Shouding
SD8079
SD8079
SD8079
SD8079
SD8079
SD8079
TL
TH
TL
TH
R R (K2 K1)
R2
R (K1 K1K2) R (K2 K1K2)
同理,如果电池内部是正温度系数(PTC)的热敏电阻,则 RTH>RTL,我们可以计算得到:
TL
TH
TH
TL
R R (K2 K1)
R1
(R
R )K1K2
TL
TH
TH
TL
R R (K2 K1)
R2
R (K1 K1K2) R (K2 K1K2)
从上面的推导中可以看出,待设定的温度范围与电源电压 VIN 是无关的,仅与 R1、R2、RTH、RTL 有关;其中,RTH、RTL 可
通过查阅相关的电池手册或通过实验测试得到。
在实际应用中,若只关注某一端的温度特性,比如过热保护,则 R2 可以不用,而只用 R1 即可。R1 的推导也变得十分简单,
在此不再赘述。
漏极开路状态指示输出端
有两个漏极开路状态指示端,CHAG 和 DONE,这两个状态指示端可以驱动发光二极管或单片机端口。CHAG 用来
指示充电状态,在充电时,CHAG 为低电平;DONE 用来指示充电结束状态,当充电结束时,DONE 为低电平。当电池的温度处
于正常温度范围之外超过 0.15 秒时,CHAG 和 DONE 管脚都输出高阻态。
当电池没有接到充电器时,充电器很快将输出电容充电到恒压充电电压值,由于电池电压 Kelvin 检测 BAT 管脚的漏电流,
BAT 管脚的电压将慢慢下降到再充电阈值,这样在 BAT 管脚形成一个纹波电压为 150mv 的波形,同时 CHAG 输出脉冲信号表示
没有安装电池。当电池连接端 BAT 管脚的外接电容为 4.7µF 时,脉冲的周期大约为 2Hz。
下表列出了 CHAG 和 DONE 管脚在各种情况的状态:
状态
充电
充满
无电池
出错
CHAG
常亮
常灭
闪烁
常灭
DONE
常灭
常亮
常亮
常灭
注: 1、无电池时CHAG闪烁的频率跟外接电容有关,一般建议4.7µF,电容越大闪烁频率越小。
2、出错的情况有:超出工作温度范围(温度过高或过低)
,Iset 端悬空,Vin<Vbat,Vin<3.8V等。
大电流输出设计
由于
采用了内部恒定功率技术,因此当输入 VIN 和 BAT 压差过大时,会导致最大电流的 BAT 电压区间变小,从而
充电时间会变长,为了使最大电流充电的区间变大,可以通过外置电阻或者肖特基的方法来实现。
假设
的 SOP8/PP 封装内部最大允许功率为 1.2W,充电最大电流设置为 1.2A。如果采用的是电阻,我们假设采用
的是 0.5 欧姆(1W)电阻,在大电流充电时,电阻上的压降为 0.5*1.2=0.6V,
的真正工作电压为 4.4V。于是,在此状态
下,(VIN-VBAT)*1.2<1.2W,因此 VBAT>3.6V,电池电压为 3.6V 以上都支持 1.2A 充电,低于 3.6V,则
会自动减小
充电电流以维持芯片内部功率平衡。
如果采用的是肖特基,根据肖特基在不同电流下的压降可以做出类似的计算。
另外在大电流应用中需要注意
在 PCB 布线设计时,必须考虑增加 EXPOSED PAD 的面积,并将 EXPOSED PAD
与 GND 相连,以此提高散热性能,保证芯片稳定工作。
http://www.sdw-tw.com
Dec.2012 Version 1.0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com