Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM4036 Datasheet(PDF) 7 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM4036
Description  Boost type battery charging integrated circuit with solar panel MPPT function
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM4036 Datasheet(HTML) 7 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Back Button HM4036 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4036 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4036 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4036 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4036 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4036 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4036 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4036 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4036 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 13 page
background image
止,直到
FB管脚电压回复到过压释放阈值电压以下。在某些情况下,比如在电池没有连接到充电器上,
或者电池突然断开,电池连接端电压会突然上升,
FB管脚的电压可能会达到过压保护阈值。
MPPT管脚用于太阳能电池最大功率点跟踪
当太阳能板作为输入电源时,
HM4036采用恒电压法跟踪太阳能板的最大功率点。在太阳能板的伏安特性
曲线中,当环境温度一定时,在不同的日照强度下,输出最大功率点所对应的输出电压基本相同,亦即
只要保持太阳能板的输出端电压为恒定电压,就可以保证在该温度下光照强度不同时,太阳能板输出最
大功率。
HM4036太阳能板最大功率点跟踪端MPPT管脚的电压被调制在1.205V(典型值),配合片外的两个电阻(图1
中的
R5和R6)构成的分压网络,调制输入电压,实现对太阳能板最大功率点进行跟踪。
太阳能板最大功率点电压由下式决定:
VMPP=1.205×(1+R5/R6)
MPPT管脚用于充电电流自适应
MPPT管脚也可用于自动调整充电电流,以适应带载能力有限的输入电源。例如,当带载能力比较弱的适
配器或
USB端口作为输入电源时,可以利用MPPT管脚和片外的两个电阻(图1中的R5和R6)构成的分压网
络,将输入电压调制在一个比额定值低一些的电压值
VL(比如4.75V),这样即使所设置的充电电流大于适
配器或
USB端口的带载能力,
HM4036将自动减小充电电流,以适应输入电源。VL电压由下式设定:
VL=1.205×(1+R5/R6)
状态指示
HM4036有两个漏极开路状态指示输出端:
管脚和
管脚。在充电状态,
管脚被内部晶体管
下拉到低电平,在其它状态
管脚为高阻态。在充电结束状态,
管脚被内部晶体管下拉到低电
平,在其它状态,
管脚为高阻态。
当电池没有接到充电器时,
HM4036将输出电容充电到恒压充电电压或略高一点,并进入充电结束状态,
由于
BAT管脚的工作电流对输出电容的放电效应,BAT管脚的电压将慢慢下降到再充电阈值,
HM4036再
次进入充电状态,这样在
BAT管脚形成一个锯齿波形,同时
输出脉冲信号表示没有连接电池。
当不用状态指示功能时,将不用的状态指示输出端接到地。
表
1列明了两个状态指示端口对应的充电器状态。这里假设红色LED连接到
管脚,绿色
LED连接到
管脚,其连接方式如图
1所示。
管脚
管脚
状态描述
低电平
(红色LED亮)
高阻态
(绿色LED灭)
充电
高阻态
(红色LED灭)
低电平
(绿色LED亮)
充电结束
脉冲信号
(红色LED闪烁)
脉冲信号
(绿色LED亮或闪烁)
没有连接电池
高阻态
(红色LED灭)
高阻态
(绿色LED灭)
VIN电压低于低压锁存电压
表
1 状态指示说明
N沟道场效应晶体管驱动 (DRV管脚)
HM4036内部集成有N沟道场效应晶体管(MOSFET)栅极驱动电路,驱动信号通过DRV管脚输出。DRV管脚
可以输出
800毫安电流,可以吸收1.5A电流。栅极驱动电路由内部5V电压调制器供电,所以DRV管脚高电
平为
5V。
估算占空比
如图
1所示,对于工作于连续导通模式(CCM)的升压型充电器电路,其占空比为:
其中,
VIN是输入电压,VBAT是电池电压,VD整流二极管的正向导通电压。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com