Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM4036 Datasheet(PDF) 3 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM4036
Description  Boost type battery charging integrated circuit with solar panel MPPT function
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM4036 Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM4036 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4036 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4036 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4036 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4036 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4036 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4036 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4036 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4036 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 13 page
background image
管脚描述
序号
名称
功能描述
1
FB
电池电压反馈管脚。通常此管脚连接到电阻分压网络检测电池端电压,以决定充
电状态和恒压充电电压。
2
COMP
回路频率补偿管脚。 此管脚到地之间连接频率补偿网络。
3
MPPT
太阳能板最大功率点跟踪管脚。通常此管脚连接到电阻分压网络以检测太阳能板
的电压,用于太阳能板的最大功率点跟踪。此管脚也可用于输出能力有限的输入
电源的限流用途。
4
NC
没有连接。
5
SHDN
芯片关断管脚。 将此管脚接到高电平,
HM4036进入关断模式。在关断模式,内
部电路模块,包括
5V电压调制器,全部被禁止工作,消耗的电流极低。将此管
脚接到低电平,
HM4036进入正常工作模式。
6
充电状态指示端。漏极开路输出。在恒流和恒压充电状态,内部晶体管将此管脚
拉到低电平;否则,此管脚为高阻状态。
7
充电结束指示端。漏极开路输出。在充电结束状态,内部晶体管将此管脚拉到低
电平;否则,此管脚为高阻状态。
8
CSP
充电电流检测正输入端。此管脚和
BAT管脚测量电流检测电阻RCS两端的电压,
并将此电压信号反馈给
HM4036用于电流调制。
9
BAT
电池正极连接端和充电电流检测负输入端。此管脚连接到电池的正极。此管脚和
CSP管脚测量电流检测电阻RCS两端的电压,并将此电压信号反馈给
HM4036用于
电流调制。
10
VIN
输入电压正极。输入电源正极,输入电压范围是
4.5V至32V。此管脚到地之间需
要连接滤波电容。
11,12
VCC
5V电压调制器输出管脚。此两个管脚需要连接到一起,与地之间需要连接一个
至少
4.7uF电容。当输入电压在5.5V到32V之间时,此管脚输出5V电压;当输入
电压低于
5.5V时,此管脚电压可能低于5V。
13
DRV
栅极驱动管脚。将此管脚连接到外部
N沟道场效应晶体管的栅极。
14,15
GND
地。输入电源负极。
16
ISW
电感电流检测管脚。从
ISW管脚检测电感电流用于电流控制和过流保护。
极限参数
VIN,CSP,BAT 管脚电压..…-0.3V to 36V
最大结温
……………………...…………..…150℃
其他管脚电压
…………......…..-0.3V to 6.5V
存储温度
…………………..........-65℃ 至 150℃
工作环境温度
……...................-40℃ to 85℃
焊接温度
(10 秒)………............................….260℃
热阻
(Junction to Case) ……….…......200℃/W
超出以上所列的极限参数可能造成器件的永久损坏。以上给出的仅仅是极限范围,在这样的极限条件下
工作,器件的技术指标将得不到保证,长期在这种条件下还会影响器件的可靠性。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com