Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM4039 Datasheet(PDF) 8 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM4039
Description  5V input two-cell lithium battery boost charging circuit
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM4039 Datasheet(HTML) 8 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Back Button HM4039 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4039 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4039 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4039 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4039 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4039 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4039 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4039 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4039 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
HM4039将NTC管脚的电压同芯片内部的两
个阈值
VNTC_L和VNTC_H相比较,以确认电池的温度
是 否 超 过 正 常 范 围 。 如 果
NTC 管 脚 的 电 压
VNTC<VNTC_L或者VNTC>VNTC_H,则表示电池的温
度太高或者太低,充电过程将被暂停。
如果将
NTC接VIN,则芯片处于纯升压状态,
芯片相当于一个开关电源,输出电压为
VFLOAT。
如果将
NTC接地,则芯片停止充电。
图
2中R1和R2的值要根据电池的温度监测范
围和热敏电阻的电阻值来确定,现举例说明:
假设设定的温度范围为
VL~VH,电池中使用的是负
温度系数热敏电阻(
NTC),RTL为其在温度TL时
的 电 阻 值 ,
RTH为 其在 温度 TH时 的电 阻值 ,则
RTL>RTH。在温度TL时,NTC端的电压为:
VIN
R
2
R
1
R
R
2
R
V
TL
TL
TEMPL
在温度
TH时,NTC端的电压为:
VIN
R
2
R
1
R
R
2
R
V
TH
TH
TEMPH
由
VTEMPL=VHIGH=K2×VIN (K2=VNTC_H)
VTEMPH=VLOW=K1×VIN (K1=VNTC_L)
可得:
2
K
1
K
R
2
K
1
1
K
R
1
K
1
2
K
2
R
TL
TH
)
(
)
(
)
(
)
(
TL
R
2
R
1
2
K
1
1
R
从上面的推导中可以看出,待设定的温度单位
与电源电压
VIN无关,仅与R1、R2、RTH、RTL有
关,
RTH、RTL可以通过查阅相关的电池手册可以得
知。
在实际应用中,若只关心某一端的温度特性,
比如过热保护,可以只接
R1。
_____________输入欠压、过压保护
HM4039 内部集成集成有高压 MOSFET,最
大可以抗
20V 的输入电压,并且芯片内部集成有输
入监测电路对输入电压进行连续实时监测,只有当
VIN 电压处于适合的区间时,HM4039 才会启动并
正常工作。当
VIN 电压低于 VUVLO 时,芯片处于欠
压保护状态,当
VIN 电压高于 VOVP,芯片处于过
压保护状态,在欠压或过压状态时,芯片不会开启
升压或充电电路,并且在芯片过程中,输入电压监
测会实时进行,任何时间监测到
VIN 电压离开了允
许的工作区间,升压及充电进程就会立即中止,以
保护芯片、电池或其它相关的元器件不损坏。
_____________________ 自 动 重
启
一次充电循环完成后,
HM4039 立即采用一
个具有
30ms 滤波时间(TRCHG)的比较器来对
BAT 脚上的电池电压进行连续监控。当电池电压
降至比
VFLOAT 低ΔVRECHRG 以下时,升压及充电
循环重新开始。以防止电池由于工作放电而电压
过低。
________________无电池升压模式
HM4039 可以设定工作在无电池升压模式,
当
VIN 处于工作电压区间,并且 NTC 电压接 VIN
时,则
HM4039 可以当成一个 DC-DC 升压电路
进作,在该工作模式下,当
BAT 端负载正常时,
HM4039 会输出恒定的 VFLOAT 电压,并且无充
电终止功能,也不受最大充电时间限制;当
BAT
端负载过重时,
HM4039 会恒流输出,输出电流
被限制在由
ISET 设定的值。特别要说明的时,该
工 作 模 式 时 , 指 示 灯 端
NCHRG 为 高 阻 态 ,
NSTDBY 被拉低。
5V
输入两节锂电池升压充电电路
HM4039



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com