Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM4065B Datasheet(PDF) 7 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM4065B
Description  4A Multi-Type Battery Charge Management IC
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM4065B Datasheet(HTML) 7 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Back Button HM4065B Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4065B Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4065B Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4065B Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4065B Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4065B Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4065B Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4065B Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4065B Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
管脚
管脚
状态描述
低电平
(红色LED亮)
高阻态
(绿色LED灭)
充电
高阻态
(红色LED灭)
低电平
(绿色LED亮)
充电结束
高阻态
(红色LED灭)
高阻态
(绿色LED灭)
两种可能情况
VCC管脚电压低于低压锁
存电压,或者
VCC管脚电压低于BAT管
脚电压
表
1 状态指示说明
片外功率管驱动
HM4065B的DRV管脚用于驱动片外MOS场效应晶体管的栅极,该管脚能够提供比较大的瞬态电流以快速开启
和关断片外
MOS场效应晶体管。在驱动2nF的负载情况下,上升时间和下降时间典型值为30nS。一般来讲,
一个导通电阻为
35毫欧,30V的MOS场效应晶体管的等效电容大约为2nF。
HM4065B内部有钳位电路,以保证DRV管脚的低电平比VCC管脚的电压低8V(最大值)。比如,假设VCC的电
压为
20V,那么DRV管脚的低电平为最小12V。这样,一些具有极低导通电阻的低压P沟道MOS场效应晶体管
可以与
HM4065B配合使用,从而提高了充电器的工作效率,客户也有更多的选择。
回路补偿
为了保证电流调制回路和电压调制回路的稳定性,需要从
COM到地之间串联连接一个120Ω的电阻和一个
220nF的瓷片电容。
HM4065B作为恒压源使用
当电池没有连接到充电器上时,
HM4065B可作为恒压源使用,其输出电压值为所设置的恒压充电电压,最大输
出电流为所设置的恒流充电电流。
输入电容
输入电容
(图1中的C1)对输入电源起滤波作用,需要吸收在输入电源上产生的纹波电流,所以输入电容必须有
足够的额定纹波电流。在最坏情况下,输入电容的额定
RMS纹波电流需要达到充电电流的二分之一。同时为
了抑制寄生电感等在开关瞬间产生的高频振荡,输入电容最好由下面三个电容并联组成:
电解电容:电容值由输入电源的特性和充电电流等因素决定
陶瓷电容:电容值在
1uF到10uF
高频陶瓷电容:电容值在
47nF到1uF
输出电容
为了降低输出端的纹波电压和改善瞬态特性,输出电容
(图1中的C3)应该选择串联等效电阻(ESR)较小的电容。
输出电容最好由下面两个电容并联组成:
电解电容:电容值
10uF
陶瓷电容:电容值在
1uF到10uF
如果输出电容只能使用陶瓷电容,须留意有些陶瓷电容的电压系数比较大,有效电容值变低,在电池没有连
接时
BAT管脚电压可能过高,在这种情况下,应该适当增大输出电容值或用几个小容值的陶瓷电容并联,以
保证在电池没有连接时,
BAT管脚电压在安全范围内。
电感的选择
在正常工作时,电感瞬态电流是周期性变化的。在
P沟道MOS场效应晶体管导通期间,输入电压对电感充电,
电感电流增加;在
P沟道MOS场效应晶体管关断期间,电感向电池放电,电感电流减小。电感的纹波电流随
着电感值的减小而增大,随着输入电压的增大而增大。较大的电感纹波电流会导致较大的纹波充电电流和磁
损耗。所以电感的纹波电流应该被限制在一个合理的范围内。
电感的纹波电流可由下式估算:
HM4065B



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com