Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM4086 Datasheet(PDF) 8 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM4086
Description  1 amp lithium titanate battery charge management IC
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM4086 Datasheet(HTML) 8 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Back Button HM4086 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4086 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4086 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4086 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4086 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4086 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4086 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4086 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4086 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
设定充电电流
在恒流模式,计算充电电流的公式为:
ICH = 1218V / RISET
其中,
ICH 表示充电电流,单位为安培
RISET 表示ISET管脚到地的电阻,单位为欧姆
例如,如果需要
1安培的充电电流,可按下面的公式计算:
RISET = 1218V/1A = 1.218kΩ
为了保证良好的稳定性和温度特性,
RISET建议使用精度为1%的金属膜电阻。
通过测量
ISET管脚的电压可以检测充电电流。充电电流可以用下面的公式计算:
ICH = (VISET / RISET) × 1011
关于典型应用电路
在图
1的典型应用电路中,各元器件的说明如下:
序号
符号
说明
1
R1
发光二极管限流电阻,根据发光二极管的亮度确定阻值。
2
R2
3
RISET
充电电流设置电阻,在恒流充电模式,计算充电电流公式:
ICH = 1218V / RISET
4
Rx
恒压充电电压调整电阻,恒压充电电压为:
Vbat = 2.75+3.61×10
-6×Rx
如果
CELL管脚为低电平,或者:
Vbat = 5.5+3.61×10
-6×Rx
如果
CELL管脚为高电平
5
C1
输入滤波电容。一般情况下,
1uF的电容可以满足要求,对电容类型没有特殊要求。如
果适配器的输出电阻比较大或者连线比较长,可适当增加此旁路电容值。在使用某些
种类的陶瓷电容时,由于共振和高品质因数特性,在带电插拔瞬间,会在
HM4086的电
源输入端产生瞬间高电压,可能损坏芯片,在这种情况下,可以同输入滤波电容串联
一个
1欧姆的电阻,或者在输入端和地之间增加一个TVS二极管。
关于输入滤波电容的考虑
,请参考我公司的应用笔记“AN102 输入电源滤波电容可能引
起的问题”,其互联网链接地址为“
http://www.consonance-elec.com/pdf/输入电源滤波
电容可能引起的问题
.pdf”。
6
C2
输出电容,容值在
4.7uF到10uF即可,对电容类型没有特殊要求。
7
LED1
充电结束状态指示
LED。
8
LED2
充电状态指示
LED。
充电结束
在恒压充电阶段,当充电电流减小到恒流充电电流的
10%时,充电结束。此时HM4086 继续以恒压方式
对电池充电,以保证电池充满。
再充电
在充电结束状态,
HM4086采用恒压方式对电池继续充电。当电池电压下降或其它原因导致充电电流大于
所设置恒流充电电流的
50%时,自动开始新的充电周期。
HM4086用作电压源
在
HM4086的电池连接端没有连接电池时,HM4086可以作为电压源使用,此电压源的最大输出电流为恒流
充电电流。
恒流/恒压/恒温充电
HM4086采用恒流/恒压/恒温模式对电池充电,如图2所示。在恒流模式,充电电流为1218V/RISET。如果
HM4086的功耗过大,器件的结温接近135℃,放大器Tamp开始工作,自动调整充电电流,使器件的结温
保持在大约
135℃。
HM4086



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com