Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM3124 Datasheet(PDF) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM3124
Description  2A, 80V, 200KHz Switch Buck Converter
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM3124 Datasheet(HTML) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM3124 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM3124 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM3124 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM3124 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM3124 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM3124 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
HM3124
2
订单信息
管脚定义
管脚
管脚名称 管脚描述
1
VIN
输入电源。 需要输入电容来防止输入端的电压过冲,请将输入电容尽可能的靠近电
路的输入管脚。电源交连接内部功率管的漏极。
2
ILIM
峰值电阻检测脚,功率电流通过此管脚流入
IC。
3
EN
使能管脚,高使能,接地关闭
IC。
4
FB
反馈脚。输出和地之间通过外部电阻分压来设定输出电压。
5
OUT
输出端。
6
Gnd
地。内部基准源的地。正因如此
PCB 板地线必须仔细排布。避免其与肖特基二极管
和输入电容地的干扰。
7
BS
自举脚。通过和
SW 脚间连接 10nF 的电容来提供输出功率管栅极驱动。
8
SW
开关输出脚。
最大工作范围 (1)
输入电压
VIN ,VILIM.........................................................................82V
VSW ..........................................................................-0.3V to VIN + 0.3V
VBST ..........................................................................................VSW + 6.0V
VOUT...............................................................................................0V to 30V
其它管脚
............................................ -0.3V to +6.5V
结温
................................................................. 150°C
管脚焊锡温度
................................................... 260°C
储存温度
.......................................... -65°C to +150°C
推荐的工作条件
(2)
输入电压
VIN.....................................................................4.5V to 80V
输出电压
(VIN>16V)
0.8V to 30V
输出电压
(VIN<=16V)....
0.8V to (VIN-1.5)V
工作温度
............................................ -40°C to +85°C
热阻
(3)
θJA
θJC
SOIC8 ................................... 90..........45 ... °C/W
Notes:
1) 超过这个范围可能会损害器件
2) 不保证在工作条件之外正常工作
3) 在1平方英寸35mm覆铜板上测试
产品名称
HM3124
温度范围
-40
°C to 85°C
封装形式
SOIC8



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com