Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM3124 Datasheet(PDF) 3 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM3124
Description  2A, 80V, 200KHz Switch Buck Converter
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM3124 Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM3124 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM3124 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM3124 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM3124 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM3124 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM3124 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
3
Rev. 1.01
电学特性
VIN = 12V, TA = +25°C, (非特殊注明时).
参数名称
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
反馈电压
VFB
4.5V ≤ VIN ≤ 80V
0.785
0.805 0.825 V
反馈偏置电流
IBIAS(FB)
VFB = 0.8V
10
nA
开关导通电阻
RDS(ON)
30
mΩ
限流点
(1)
1.2
1.35
1.5 A
震荡频率
fSW
VFB = 0.6V
160
200
240 KHz
保护频率
VFB = 0V
70
KHz
自举电压
VBST - VSW
6
V
最小开时间
(2)
tON
VFB = 1V
100
ns
低压锁定(上升)
3.0
3.3
3.6 V
低压锁定迟滞
200
mV
静态电流
VEN = 2V, VFB = 1V
400
700 μA
热保护
(4)
160
°C
注
:
1)
外接电阻设定
2)
设计保证
工作原理
主控制环路
HM3124 是电流模式降压转换器,其误差
放大器(
EA)输出电压正比与峰值电感电流。在
每个周期的开始期间,集成的高端功率开关管
M1
不导通,误差放大器输出电压高于电流检测放大器
电压,电流比较器输出低电平。
200K 时钟信号的
上升沿置位
RS 触发器,输出高电平使功率开关管
M1 导通,SW 管脚和电感通过 M1 管连接到输入
电源。
电流检测放大器检测增加的电感电流并将其放
大,合并斜波补偿信号后输入
PWM 比较器的正端,
与误差放大器(
EA)的输出相比较,当叠加斜波补
偿信号的电 流检测放大 器输出超过 误差放大器
(
EA)的电压值,RS 触发器复位,转换为初始的
功率开关管
M1 截止状态。
如果叠加斜波补偿信号电流检测放大器输出没
有超过限流放大器的
COMP 电压,时钟 CLK 的下
降沿将会复位
RS 触发器。
误差放大器的输出电压放大了反馈电压和
0.8v
内部带隙基准源的偏差。其极性是当
FB 管脚电压
低于
0.8V,误差比较器输出电压将增大。由于误差
放大器(
EA)的输出电压正比于电感的峰值电流,
其数值的增大即意味着更多的电流传送到输出。在
功率开关管
M1 关断期间,电感电流通过外接的肖
特基二极管
D1 续流。
应用
设定输出电压
外部分压电阻来设定输出电压。反馈电阻
R1
连同内部的补偿电容同时也用来设定反馈环路的
带宽。为优化瞬态响应,应选择
R1 在 300kΩ 左
右,
R2 按下面公式来选取:
1
2
/ 0.805 1
OUT
R
R
V
=
−
表
1 –分压电阻的选取
Vout(V)
R1(K Ω)
R2(KΩ)
1.8
300(1%)
240(1%)
2.5
300(1%)
141.1(1%)
3.3
300(1%)
96(1%)
5
300(1%)
57.1(1%)
12
300(1%)
21.4(1%)
15
300(1%)
16.9(1%)
HM3124



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com