Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SWG88010 Datasheet(PDF) 7 Page - celduc-relais

Part # SWG88010
Description  THREE PHASE CONTROLLE WITH PROPORTIONAL CONTROL 0 - 10V
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELDUC [celduc-relais]
Direct Link  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

SWG88010 Datasheet(HTML) 7 Page - celduc-relais

  SWG88010 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais SWG88010 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais SWG88010 Datasheet HTML 3Page - celduc-relais SWG88010 Datasheet HTML 4Page - celduc-relais SWG88010 Datasheet HTML 5Page - celduc-relais SWG88010 Datasheet HTML 6Page - celduc-relais SWG88010 Datasheet HTML 7Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
S/GRA/SWG8xxxxx/E/5/02/2014
Caractéristiques de commande (à 20°C) / Control characteristics (at 20°C)
Paramètre / Parameter
Tension de commande / Control voltage
Symbol
Uc
INPUT
0-10V
Unit
V
Courant de commande / Control current (@ Uc )
Résistance interne / Input internal resistor
fig.1
Caractéristiques interface SWG5 / relais statiques (à 20°C) / Interface between controller and SSRs (at 20°C)
Ic
Rc
0,04 @10V
250
mA
KΩ
Plage tension de fonctionnement / Operating range
Courant alimentation sous 230VAC/ Current with 230VAC
Caractéristiques d'entrée-sortie (à 20°C) / Input-output characteristics (at 20°C)
Isolement entrée-sortie/Input-output isolation @500m
Uemin-max
I (230VAC)
Ui
Isolement sortie-semelle/Output-case isolation @500m
Tension assignée Isolement/Rated impulse voltage
Ui
Uimp
115-253
<100mA
2500
VRMS
VRMS
VRMS
2500
4000
VRMS
V
Caractéristiques générales / General characteristics
Paramètre / Parameter
Plage de température de stockage / Storage température range
Conditions
Symbol
Typ.
-40 / +100
Unit
°C
Plage de température de fonctionnement/Operating température range
-25 / +85
°C
page 7 /7 F/GB
Caractéristiques de sortie(à 20°C) / Output characteristics (at 20°C)
Paramètre / Parameter
Commande /control
0-10V
Temps de cycle /cycle time
Précision /precision
Linéarité /linearity
2s +/- 20% so 100 cycle at 50 Hz
-2 /+1 period
±1 period
Caractéristiques de sortie(à 20°C) / Output characteristics (at 20°C)
Paramètre / Parameter
Tension de charge / Load voltage
Symbol
Ue
SWG81510
SWG82710
400
SWG83610
400
SWG84210
400
SWG84810
SWG86010
SWG88010
400
Unit
V rms
Plage tension de fonctionnement / Operating range
Tension crête / Peak voltage
Niveau de synchonisation / Synchronizing level
Tension d'amorçage / Latching voltage
Ue min-max
Up
24-520
1200
Usync
Ua
12
10
24-520
1200
24-520
1200
12
10
12
10
24-520
1200
V rms
V
12
10
V
V
Puissance maximale de la charge AC-51 (400VAC 50hz)/
Max AC-51 load
Courant de surcharge non répétitif /Non repetitive overload
current
Chute tension directe crête/ On state voltage drop
Courant de fuite état bloqué/ Off state leakage current
P (AC-51)
Itsm
20
27
550
Vd
Ilk
1,3
<3
Courant de charge minimum / Minimum load current
Temps de fermeture/ Turn on time
Temps d'ouverture/ Turn off time
Plage de fréquence / Operating frequency range
Ie min
ton max
5
30
toff max
f
30
47-66
36
1000
42
1500
1,3
<3
1,3
<3
48
60
80
2000
A
1,3
<3
V
mA
5
30
5
30
30
47-66
30
47-66
5
30
mA
ms
30
47-66
ms
Hz
dv/dt état bloqué / Off state dv/dt
dI/dt maximum non répétitif/ Maximum di/dt non repetitive
I2t (<10ms)
EMC Test d'immunité conduite / Conducted immunity level
dv/dt
di/dt
500
50
I2t
1500
EMC Test d'immunité conduite / Conducted immunity level
500
50
500
50
5000
2kV criterion A
11000
500
50
V/µs
A/µs
20000
A2s
2kV crit.A with external VDR
r
e
l
a
i
s
5 Rue Ampère B.P. 30004
42290 SORBIERS - FRANCE
E-Mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51
Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21
Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19
www.celduc.com
celducâ



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com