Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

MLC Datasheet(PDF) 3 Page - AVX Corporation

Part # MLC
Description  High Voltage MLC Chips
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AVX [AVX Corporation]
Direct Link  http://www.avx.com
Logo AVX - AVX Corporation

MLC Datasheet(HTML) 3 Page - AVX Corporation

  MLC Datasheet HTML 1Page - AVX Corporation MLC Datasheet HTML 2Page - AVX Corporation MLC Datasheet HTML 3Page - AVX Corporation MLC Datasheet HTML 4Page - AVX Corporation MLC Datasheet HTML 5Page - AVX Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
95
High Voltage MLC Chips
For 600V to 5000V Applications
Case Size
1825
2220
2225
3640
Soldering
Reflow Only
Reflow Only
Reflow Only
Reflow Only
(L) Length
mm
4.60 ± 0.50
5.70 0.50
5.70 ± 0.50
9.14 ± 0.25
(in.)
(0.181 ± 0.020)
(0.224 0.020)
(0.225 ± 0.010)
(0.360 ± 0.010)
W) Width
mm
6.30 ± 0.40
5.00 0.40
6.30 0.40
10.2 ± 0.25
(in.)
(0.248 ± 0.016)
(0.197 0.016)
(0.250 ± 0.010)
(0.400 ± 0.010)
(T)
Thickness
mm
3.40
3.40
3.40
2.54
(in.)
(0.134)
(0.134)
(0.100)
(0.100)
(t) Terminal mm
0.75 ± 0.35
0.85 0.35
0.85 ± 0.35
0.76 (0.030)
max
(0.030 ± 0.014)
(0.033 ± 0.014)
(0.033 ± 0.014)
1.52 (0.060)
Voltage (V)
600 630 1000 1500 2000 2500 3000 4000 600 630 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000 600 630 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000 600 630 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000
Cap(pF)
1.5 1R5
1.8 1R8
2.2 2R2
2.7 2R7
3.3 3R3
3.9 3R9
4.7 4R7
5.6 5R6
6.8 6R8
8.2 8R2
10
100 E
E
G
E
F
E
F
F
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
F
F
12
120 E
E
G
E
F
E
F
F
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
F
F
15
150 E
E
G
E
F
E
F
F
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
F
F
18
180 E
E
G
E
F
E
F
F
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
F
F
22
220 E
E
G
E
F
E
F
F
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
F
F
27
270 E
E
G
E
F
E
F
F
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
F
F
33
330 E
E
G
E
F
E
F
F
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
F
F
39
390 E
E
G
E
F
E
F
F
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
F
F
47
470 E
E
G
E
F
E
F
F
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
F
G
G
56
560 E
E
G
E
F
E
F
F
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
F
G
G
68
680 E
E
G
E
F
E
F
F
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
F
G
G
82
820 E
E
G
E
F
E
F
F
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
F
G
G
100
101 E
E
G
E
F
E
F
F
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
G
G
G
G
G
G
G
G
120
121 E
E
G
E
F
E
F
F
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
G
G
G
G
G
G
G
G
150
151 E
E
G
E
F
E
F
F
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
G
G
G
G
G
G
G
G
180
181 E
E
G
E
F
E
F
F
E
E
E
E
E
E
E
F
F
E
E
E
E
E
E
E
G
G
G
G
G
G
G
G
220
221 E
E
G
E
F
E
F
F
E
E
E
E
E
E
E
F
F
E
E
E
E
E
E
E
G
G
G
G
G
G
G
G
270
271 E
E
G
E
F
E
F
F
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
G
G
G
G
G
G
G
G
330
331 E
E
G
E
F
E
F
F
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
G
G
G
G
G
G
G
390
391 E
E
G
E
F
E
F
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
G
G
G
G
G
G
G
470
471 E
E
G
E
F
E
F
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
G
G
G
G
G
G
G
560
561 E
E
G
E
F
E
F
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
G
G
G
G
G
G
G
680
681 E
E
G
E
F
F
G
E
E
E
E
E
F
F
E
E
E
E
E
E
E
G
G
G
G
G
G
750
751 E
E
G
E
F
F
G
E
E
E
E
E
F
F
E
E
E
E
E
E
E
G
G
G
G
G
G
820
821 E
E
G
E
F
F
G
E
E
E
E
E
F
F
E
E
E
E
E
F
E
G
G
G
G
G
G
1000
102 E
E
G
E
F
F
G
E
E
E
E
E
F
F
E
E
E
E
E
E
E
G
G
G
G
G
G
G
G
1200
122 E
E
G
E
F
G
G
E
E
E
E
E
G
G
E
E
E
E
E
F
F
G
G
G
G
G
G
G
G
1500
152 E
E
G
F
G
G
G
E
E
E
F
F
G
G
E
E
E
E
E
F
F
G
G
G
G
G
G
G
1800
182 E
E
G
F
G
G
G
E
E
E
F
F
G
G
E
E
E
E
E
G
G
G
G
G
G
G
G
G
2200
222 E
E
G
G
G
G
E
E
E
G
G
E
E
E
E
E
G
G
G
G
G
G
G
2700
272 E
E
G
G
G
G
E
E
E
G
G
E
E
E
F
F
G
G
G
G
G
G
G
3300
332 E
E
G
G
G
E
E
E
G
G
E
E
E
F
F
G
G
G
G
G
G
3900
392 E
E
G
G
G
E
E
E
G
G
E
E
E
G
G
G
G
G
G
G
G
4700
472 E
E
G
G
G
E
E
E
G
G
F
F
F
G
G
G
G
G
G
G
5600
562 F
F
G
G
G
F
F
F
G
G
F
F
F
G
G
G
G
G
G
G
6800
682 F
F
G
G
F
F
F
F
F
F
G
G
G
G
G
G
G
8200
822 G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
Cap(μF) 0.010
103 F
E
G
7
7
7
G
G
G
G
G
G
G
0.012
123
E
G
G
G
G
G
G
0.015
153
E
G
G
G
G
G
0.018
183
E
G
G
G
G
G
0.022
223
E
G
G
G
G
G
0.027
227
F
0.033
333
F
G
G
G
G
0.039
393
G
0.047
473
G
G
G
G
G
0.056
563
G
G
G
0.068
683
G
G
G
0.100
104
Voltage (V)
600 630 1000 1500 2000 2500 3000 4000 600 630 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000 600 630 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000 600 630 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000
Case Size
1825
2220
2225
3640
NP0 (C0G) CAPACITANCE RANGE – PREFERRED SIZES ARE SHADED
Letter
A
C
E
F
G
X
7
Max.
Thickness
0.813
(0.032)
1.448
(0.057)
1.8034
(0.071)
2.2098
(0.087)
2.794
(0.110)
0.940
(0.037)
3.30
(0.130)
NOTE: Contact factory for non-specified capacitance values
101317



Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com