Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LC99154 Datasheet(PDF) 2 Page - Sanyo Semicon Device

Part # LC99154
Description  LC99154
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LC99154 Datasheet(HTML) 2 Page - Sanyo Semicon Device

  LC99154 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device LC99154 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device LC99154 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LC99154 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LC99154 Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LC99154 Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LC99154 Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LC99154 Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LC99154 Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
No.6350-2/9
1
VPW
2
ø3
3
ø2
4
ø1
5
TG1
7
VRD
8
VDD
9
VOUT
10
VGG
12
øH2
13
øH1
18
NSUB
17
øS1
16
øS2
15 øS3
14 TG2
6
øR
11
VOG
撮 像 部
蓄 積 部
出力部
水平シフトレジスタ(CCD)
トランスファゲート
4ダミービット
光学的黒部
A12876
外形 ・LCC-18ピン
・セラミックチャプキャリアパッケージ
絶対最大定格 / Ta=25℃
unit
電源電圧
VDD, VRD
VPW=0V
−0.3∼+18
V
ロードゲート電圧
VGG
VPW=0V
−0.3∼+3
V
NSUB−PW
VPW=0V
−0.3∼+50
V
NSUB−φ1∼φ3, φS1∼φS3,
VPW=0V
−0.3∼+55
V
φTG1, φTG2
水平部クロック, φR
VPW=0V
−0.3∼+18
V
上記以外のクロック端子
VPW=0V
−15∼+18
V
上記以外の端子電圧
VPW=0V
−0.3∼+10
V
保存周囲温度
Tstg
−30∼+80
℃
動作周囲温度
Topr
−10∼+60
℃
ブロック図
LC99154



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com