Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LC99154 Datasheet(PDF) 5 Page - Sanyo Semicon Device

Part # LC99154
Description  LC99154
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LC99154 Datasheet(HTML) 5 Page - Sanyo Semicon Device

  LC99154 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device LC99154 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device LC99154 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LC99154 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LC99154 Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LC99154 Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LC99154 Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LC99154 Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LC99154 Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
LC99154
No.6350-5/9
前ページから続く。
リセットゲート:φR
min
typ
max
unit
パルス振幅値
VPR
4.5
5.0
5.5
V
「L」レベル
VLR
※1
3.5
7.5
V
基板パルス:φNSUB
「H」レベル
VHSUB
39.0
40.0
41.0
V
「L」レベル
VLSUB
20.0
21.0
22.0
V
※1:画像劣化が生じない様に調整すること。
スライスパルス
Shutterパルス
フレームシフト
電荷掃き出しパルス
1フィールド
VHSUB
VLSUB
ø1
ø2, ø3
øNSUB
撮像部パルス
A12879
※2
※2:蓄積部に信号のある状態 (信号読み出しの途中)で、シャッタ動作を行うと蓄積部での電荷の抜けが発生
する。従ってこのようなタイミングでのシャッタ動作は行わないこと。
バイアス条件
min
typ
max
unit
Pウェル
VPW
0V
出力回路電圧
VDD
※3
14.5
15.0
15.5
V
VGG
※4
1.2
1.5
1.8
V
リセットドレイン
VRD
12.5
13.0
13.5
V
OGバイアス
VOG
※4
3
3.5
4
V
※3:基板パルスの「L」レベル VLSUBより、高くならないようにすること。
※4:これらの入力端子は、Highインピーダンスになっている。
直流特性
min
typ
max
unit
直流動作電流
IDD
4.5
7.0
11.0
mA
撮像特性 (蓄積時間 1/20s)/ Ta=25℃
min
typ
max
unit
感度 輝度信号
S
測定方法1
135
mV
R Gain
G R
測定方法1
0.6
1.8
B Gain
G B
測定方法1
1.4
3.0
映像信号不均一性
VF
測定方法2
15
%
飽和信号
Vsat
測定方法3
400
mV
スミア
SM
測定方法4
※5
0.035
%
暗信号
Vdrk
測定方法5
Ta=55℃
14
mV
色ムラ
CS
※6
γ特性
γ
1
※5.フレームシフト周波数が、3.0MHzで蓄積時間1/20sの場合。
※6.限度サンプルによる。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com