Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM1802 Datasheet(PDF) 13 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM1802
Description  Synchronous switching type 2A lithium battery charging
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM1802 Datasheet(HTML) 13 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Back Button HM1802 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1802 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1802 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1802 Datasheet HTML 12Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1802 Datasheet HTML 13Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1802 Datasheet HTML 14Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1802 Datasheet HTML 15Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1802 Datasheet HTML 16Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1802 Datasheet HTML 17Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 21 page
background image
13
REV_2.0
工作原理说明:
HM1802 是专门为 需要内置单节
4.2V 锂离子电池充电,同时需要高效
大功率
5V 稳定 DC 电源的系统而设
计。由于芯片内部集成多种电池输入
输出保护电路,外部无须电池保护板
或电路。加上内置
4 路电量显示和报
警显示。独特的电感和功率管的复用
技术,使用一套器件,升压和降压自
动切换模式,完成高效率大电流的同
步降压充电和同步升压输出。系统生
产复杂性大大降低,成本降低的同时
系统可靠性和安全性大大提高。
PMOS1:独特的多用途保护和旁
路
PMOS1 的内置设计,不仅可以保证
边充电同时旁路输出,无须外接旁路
电路,还可防止充电电源反接。电池
电压过压时
PMOS1 也会自动切断,加
上
PMOS2 的充电限压电路,双重保护
电池。在升压时
PMOS1 关闭,以免
VOUT 反漏到 VIN 端。
充电过程:
在待机模式时,
PMOS1 是导通状
态,
dn~_up=0,VOUT=VIN。VIN 上
电后,当
VOUT<3.8V 未启动充电电
路。电池无电流输入;
LED 灯不亮;
当
3.8V<VOUT<4.3V,未启动充电电
路,
LED 灯显示电量。
当
VOUT≥4.3V 启动充电电路,同
步降压模式启动,
PMOS2 为电感充电,
NMOS 为同步管,电流流过 VS 外接
Rsb 到电池。Vsb 为采样电压,控制开
关占空比,控制充电电流值。
LED 灯显示电量如下:
电池电
压
( 充电
模式
)
闪烁
/长亮
闪烁方式
0- 3.0
LED1/无长亮 0.5 秒 50%
快闪
3.0-3.5
LED1/无
1 秒 25%闪
3.5-3.8
LED2/LED1
1 秒 25%闪
3.8-4.0
LED3/LED2-1 1 秒 25%闪
4.0-4.2
LED4/LED3-1 1 秒 25%闪
4.2
无闪
/LED4-1
充电过程分:
涓流
(0≤VBAT<3.0):Vsb=5mV,
LED1 高频闪动,其它 LED 灭。
恒流
(3.0<VBAT<4.18):Vsb=27mV
LED 最高位慢闪,其他低位长亮。
恒压
(4.18<VBAT<4.20),四个 LED 都
长亮,不闪,充满。
恒流设置:
ISET0=Vsb/Rsb=27mV/Rsb
涓流:
ISET1=5mV/Rsb
恒压阶段电流会随
VBAT 上升急剧下
降,直到充电电流约为
20% ISET0 以
下维持
1.8ms 以上,产生充满信号:
LED 长亮,降压管关闭。
自动再充电:电池充满到
4.2V 后
待机,如果电池电压再下降到
4.08V
左右,
500mS 后重新启动充电过程直
到
VBAT 回到 4.2V。
内部过温达到 145 度,保护电路自
动降低输出电流,直到内部温度不再
上升。该功能使得用户无须担心芯片
过热而损坏。
VIN 掉电后功能选择:
VIN 掉电至 4.3V 时,自适应电路
启动,自动降低输出电流直到
VIN 不
再降低,该功能可以将大电流充电系
统用
USB 或小功率电源适配器、太阳
能电池来做电源,而避免电源复位或
重启。
HM



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com