Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM5022 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM5022
Description  16V/3A coil driver with integrated dual half bridge and quad power switch
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM5022 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM5022 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5022 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5022 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5022 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5022 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5022 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5022 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
芯片功能真值表
(两个通道功能真值表完全一致)
输入 IN 信号
使能 EN 信号
SW 输出信号
说明
H
H
H
该通道的高侧开关打开,低侧关闭
L
H
L
该通道的低侧开关打开,高侧关闭
H
L
高阻
该通道的高侧和低侧开关全部关闭
L
L
高阻
该通道的高侧和低侧开关全部关闭
内部逻辑保证同一通道中的高侧和低侧开关管不会同时开启导通。
应用说明
过流保护
HM5022 内部集成了功率开关的限流功能,不仅节省了外部限流电路,sense 电阻等成本,同时其限流响应速
度也比外部 sense 电阻通过信号放大后用 MCU 的 AD 来检测要快很多,保护的安全性非常高。
但是在驱动
HM5022 的时候,也请特别注意,不要将一个通道高电平,和另一通道对应低电平的时间设置得
过长,让其始终处于过流保护的工作模式。进入过流保护后会关闭相应的过流功率管,造成无法得到希望的
驱动波形(比如占空比 50%的正常驱动波形)。具体说明如下图:
IN1
IN2
通道一
上管电流
驱动上管峰值电流I=
1
2
×Vdd×t L
⁄ ,L 是线圈的电感值,固定的。如果当 Vdd 比较大的时候,注意酌情减少 t,
即提高工作频率。同时请注意在 MCU 设定 IN1,IN2 信号时,不要相位发生 180°突变,这会造成 IN1 和 IN2
有连续两个高电平或低电平,增加了驱动上管电流上升的时间。
如果功率管进入过流保护,可以开关一下该通道的 EN 来恢复。
t
I=0
HM5022



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com