Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM5403 Datasheet(PDF) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM5403
Description  Built-in MOSFET lithium battery protection chip
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM5403 Datasheet(HTML) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM5403 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5403 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5403 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5403 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5403 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5403 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5403 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5403 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
2 / 8
原理图
Figure 2. 原理图
绝对最大额定值
参 数
符 号
最小值
最大值
单 位
供电电压 (VDD 和 GND 间电压 )
VDD
-0.3
8.0
V
充电器输入电压(VM 和 GND 间电压)
VM
-5
10.0
V
存贮温度范围
TSTG
-55
145
°C
结温
TJ
-40
145
°C
功率损耗 T=25°C
PMAX
400
mW
ESD
HBM
6000
V
注:各项参数若超出“绝对最大值”的范围,将有可能对芯片造成永久性损伤。以上给出的仅是极限范
围,在这样的极限条件下工作,芯片的技术指标将得不到保证。长期工作在“绝对最大值”附近,会影
响到芯片的可靠性。
推荐工作条件
参 数
符 号
最小值
最大值
单 位
供电电压
(VDD 和 GND 间电压 )
VDD
0
6.0
V
充电器输入电压(
VM 和 GND 间电压)
VM
-3
6
V
存贮温度范围
TSTG
-40
85
°C
内置
MOSFET 锂电池保护芯片



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com