Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM5813 Datasheet(PDF) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM5813
Description  Bluetooth headset backup power
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM5813 Datasheet(HTML) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM5813 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5813 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5813 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5813 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5813 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5813 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5813 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5813 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5813 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
2/9
蓝牙耳机备用电源
引脚定义
封装外形
引脚名
引脚号
功能说明
ESOP8
VIN
1
DC5V 充电输入引脚
LED1
2
LED驱动引脚1
LED2
3
LED驱动引脚2
LED3
4
LED驱动引脚3
KEY
5
按键输入
BAT
6
升压输入引脚,连接锂电池正极
SW
7
DC-DC 开关引脚
VOUT
8
5V升压输出引脚
PowerPAD
9
Connect to GND
极限参数
参数
符号
值
单位
端口输入电压范围
VIN
-0.3 ~ 5.5
V
工作环境温度范围
TA
0 ~ 70
℃
结温范围
TJ
-40 ~ 150
℃
存储温度范围
Tstg
-60 ~ 150
℃
焊锡温度(焊接 10 秒)
Tlead
260
℃
热阻(结温到环境)
θJA
50
℃/W
人体模型(HBM)
ESD
4
KV
*高于绝对最大额定值部分所列数值的应力有可能对器件造成永久性的损害,在任何绝对最大额定值条件
下,暴露的时间过长都有可能影响器件的可靠性和使用寿命
推荐工作条件
参数
符号
最小值
典型值
最大值
单位
输入电压
VIN
4.75
5
5.5
V
负载电流
I
0
-
1.2
A
工作环境温度
TA
0
-
70
℃
HM5813



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com