Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM4045 Datasheet(PDF) 3 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM4045
Description  Synchronous boost dual-cell lithium battery charge management IC
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM4045 Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM4045 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4045 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4045 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4045 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4045 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4045 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4045 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4045 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4045 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 14 page
background image
3
编号
管脚名称
管脚功能
ETSSOP-10
ETSSOP-14
1
1
VIN
充电输入端,接
10 uF 的电容到 PGND。此引脚具有 UVLO 和 OVP
功能,能够确保充电器工作在正常的输入电压范围内。
-
2
CV
电池恒压电压选择引脚,当
CV<1V 时,电池恒压为 8.4V,当 CV>2V
时,电池恒压为
8.7V 电压。
2
3
PGND
功率地。
3
4
SW
开关端,外接电感一端。
-
5
SW
开关端,外接电感一端。
4
6
PMID
连接防反灌
MOS 管的 Drain 端。接至少 4.7uF 的电容到 PGND。
5
7
VBAT
电池正极端
6
8
EN
使能控制引脚,
EN=1 时,芯片正常工作,EN=0 时,芯片 shutdown。
7
9
ICHG
恒流模式充电电流调节引脚,接
RICHG 电阻到 AGND。
8
10
VSEN
VIN_DPM 环路的阈值电压设定引脚。此引脚通过分压网络和内部基
准
1V 作比较,以钳位 DPM 模式下的 VIN 电压值。
9
11
VBST
高边功率
NMOS 管自举电源引脚,接 100nF 的陶瓷电容到 SW。
11
12
AGND
模拟地。
-
13
NTC
电池
NTC 温度检测引脚。UTP 的阈值电压典型值为 75%VIN,OTP
的阈值电压典型值为
30%VIN。NTC 接 100%VIN 时,工作在无电
池模式。
NTC 接 15%VIN 以下,则处于 NTC 关闭状态。
10
14
STAT
充电状态指示的
Open_Drain 输出引脚
注:
1、HM4045 分为 ETSSOP-10L 封装和 ETSSOP-14L 封装;
2、ETSSOP-10L 封装 CV 模式为固定 8.4V;且无 NTC 功能。
HM4045



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com