Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM1521 Datasheet(PDF) 7 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM1521
Description  USB dedicated charging port controller
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM1521 Datasheet(HTML) 7 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Back Button HM1521 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1521 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1521 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1521 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1521 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1521 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1521 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1521 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1521 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
第
7页
专用充电端口(DCP)
专用充电端口(
DCP)是充电设备上的下行端口,它通过USB充电头输出能量,但是其下不能再分接多个
给便携设备进行最大可用电流快充的设备。像电源适配器、车载充电器这样的
USB充电器就是一个DCP设
备。不同的
DCP类型通过USB数据端口的电气特性来识别。以下是各类便携设备在握手检测时会经常用到
的
DCP线路结构。
D+到D-短接
USB BC1.2协议和中国电信行业标准YD/T 1591-2009,它们定义了D+和
D-之间短接的阻抗最大为200Ω。如右图所示
F
DCP短路模式
分压模式 1 (在 D+和 D-线路上分别施加 2V 和 2.7V 电压)或者分压模式 2 (在 D+和 D-线路上分别施加 2.7V
和 2V 电压)
分压
DCP有两种充电方案,它们被称为分压1和分压2,如下图所示。分压1充电方案被用在5W的适配器上,
它在
D+上施加2V电压,在D-上施加2.7V电压。分压2充电方案被用在10W的适配器上,它在D+上施加2.7V
电压,在
D-上施加2V电压。
分压
1 DCP
分压
2 DCP
在 D+和 D-上均施加 1.2V 电压
如下图所示
,有些平板电脑的USB充电器在短路的数据线上需要施加1.2V电压,并且D+和D-接的最大短接
电阻是
200Ω。
DCP 在 D+和 D-上均施加 1.2V 电压
1521



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com