Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM2002 Datasheet(PDF) 5 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM2002
Description  1.2A built-in power tube step-down LED constant current driver IC
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM2002 Datasheet(HTML) 5 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM2002 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2002 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2002 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2002 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2002 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2002 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2002 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2002 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
第 5 页
直流电压范围是
0.3V - 1.2V。
注意:
100%的亮度设置对应 0.1/Rs。如果 VADJ>1.2V,HM2002内部会将亮度限定在 100%。
通过 PWM 信号实现调光
一个占空比为
DPWM 的脉宽调制信号(PWM 信号)连接到 ADJ 脚可以调节输出电流。见下图。通过
调节
PWM 信号的占空比,可以调节输出电流使其低于由电阻 RS 设定的平均值:
PWM 信号的振幅必须大于 2.0V,通常保持在 3.0V – 5.0V。PWM 调光信号频率最好保持在 100Hz~2 kHz。
关断模式
当
ADJ 脚电压低于 0.2V 时,系统将关断,系统的静态电流将维持在 120μA 以下。
内置 LED 开路保护
如果
LED 的连接发生开路,连接 LX 引脚的电感被断开,整个环路就没有电流流过,不会造成器件损
坏。从而避免了在一些升压转换电路中,反电动势会持续升高,从而击穿内部开关的现象。
选取 V
IN 电容
在电源输入端必须就近接一个低等效串联电阻(
ESR)的旁路电容,ESR 越大,效率损失会变大。该
旁路电容要能承受较大的峰值电流,并能使电源的输入电流平滑,减小对输入端的冲击。直流输入时,该
http://www.szseven.cn/
1.2A 内置功率管降压型 LED 恒流驱动 IC



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com