Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM4063 Datasheet(PDF) 7 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM4063
Description  5A three-cell lithium battery charge management integrated circuit
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM4063 Datasheet(HTML) 7 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Back Button HM4063 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4063 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4063 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4063 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4063 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4063 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4063 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4063 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4063 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
7
电阻值应该大约为
3.5kΩ(约对应50℃);在下限温度点时其电阻值应该大约为32kΩ(约对应0℃)。一些负
温度系数热敏电阻,比如
TH11-3H103F,MF52(10 kΩ),QWX-103和 NCP18XH103F03RB等,都能与
HM4063配合使用。前面所列负温度系数的热敏电阻的型号仅供参考,用户可以根据具体需要选择合适的
型号。
如果在上限温度点和下限温度点处负温度系数热敏电阻值比
3.5 kΩ和32kΩ稍微大一点,用户可以通过同
热敏电阻并联一个普通电阻,将正常工作温度范围向下移动;反之,可以同热敏电阻串联一个普通电阻,
将正常工作温度范围向上移动。
如果不用电池温度监测功能,只要在
TEMP管脚到地之间接一个10KΩ的电阻即可。
状态指示
HM4063有两个漏极开路状态指示输出端:
管脚和
管脚。在充电状态,
管脚被内部晶体管
下拉到低电平,在其它状态
管脚为高阻态。在充电结束状态,
管脚被内部晶体管下拉到低电
平,在其它状态,
管脚为高阻态。
当电池没有接到充电器时,
HM4063将输出电容充电到恒压充电电压,并进入充电结束状态,由于BAT管
脚的工作电流对输出电容的放电效应,
BAT管脚的电压将慢慢下降到再充电阈值,HM4063再次进入充电
状态,这样在
BAT管脚形成一个锯齿波形,同时
输出脉冲信号表示没有安装电池。当电池连接端
BAT
管脚的外接电容为
10uF时,脉冲的频率大约为10Hz。
当不用状态指示功能时,将不用的状态指示输出端接到地。
表
1列明了两个状态指示端口对应的充电器状态。这里假设红色LED连接到
管脚,绿色
LED连接到
管脚,其连接方式如图
1所示。
管脚
管脚
状态描述
低电平
(红色LED亮)
高阻态
(绿色LED灭)
充电
高阻态
(红色LED灭)
低电平
(绿色LED亮)
充电结束
脉冲信号
脉冲信号
没有连接电池
高阻态
(红色LED灭)
高阻态
(绿色LED灭)
三种可能情况
VCC管脚电压低于低压锁
存电压,或者
VCC管脚电压低于BAT管
脚电压,或者
电池温度异常
表
1 状态指示说明
片外功率管驱动
HM4063的DRV管脚用于驱动片外MOS场效应晶体管的栅极,该管脚能够提供比较大的瞬态电流以快速接
通和关断片外
MOS场效应晶体管。在驱动2nF的负载情况下,上升时间和下降时间典型值为40nS。一般来
讲,一个导通电阻为
50毫欧的MOS场效应晶体管的等效电容大约为2nF。
HM4063内部有钳位电路,以保证DRV管脚的低电平比VCC管脚的电压低8V(最大值)。比如,假设VCC的
电压为
20V,那么DRV管脚的低电平为最小12V。这样,一些具有极低导通电阻的低压P沟道MOS场效应
晶体管可以与
HM4063配合使用,从而提高了充电器的工作效率。
回路补偿
为了保证电流调制回路和电压调制回路的稳定性,需要下面的回路补偿元件:
(1) 从COM1管脚到地之间接一个470pF的电容
(2) 从COM2到地之间串联连接一个120Ω的电阻和一个220nF的瓷片电容
(3) 从COM3到地之间连接一个100nF的瓷片电容
电池连接检查
HM4063没有电池连接检查功能。当电池没有连接到充电器上时,HM4063将输出电容作为电池充电到恒压
HM4063
Shenzhen H&M Semiconductor Co.Ltd
http://www.hmsemi.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com