Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM4063 Datasheet(PDF) 3 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM4063
Description  5A three-cell lithium battery charge management integrated circuit
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM4063 Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM4063 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4063 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4063 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4063 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4063 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4063 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4063 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4063 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4063 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 11 page
background image
3
管脚描述:
管脚序号
名称
说明
1
VG
内部电压调制器输出。为内部驱动电路提供电源。
2
PGND
功率地
3
GND
模拟地
4
CHRG
漏极开路输出端。在充电状态,内部晶体管将此管脚拉到低电平;
否则,此管脚为高阻状态。
5
DONE
漏极开路输出端。在充电结束状态,内部晶体管将此管脚拉到低
电平;否则,此管脚为高阻状态。
6
TEMP
电池温度监测输入端。在此管脚到地之间连接一个负温度系数的
热敏电阻。
7
EOC
充电结束电流设置端。将此管脚直接接到地或者通过一个电阻接
到地。
8
COM1
回路补偿输入端
1。在此管脚到地之间接一个 470pF 的电容。
9
COM2
回路补偿输入端
2。在此管脚到地之间串联连接一个 120Ω 的电
阻和一个
220nF 的电容。
10
test
测试端。需将此管脚接到地。
11
COM3
回路补偿输入端
3。在此管脚到地之间接一个 100nF 的电容。
12
NC
没有连接
13
CSP
充电电流检测正输入端。此管脚和
BAT管脚测量充电电流检测电
阻
RCS两端的电压,并将此电压信号反馈给芯片进行电流调制。
14
BAT
电池电压检测输入端和充电电流检测负输入端。内部高精度电阻
分压网络连接到此管脚,同高精度的电压参考源和运算放大器一
起决定了恒压充电电压。
15
VCC
外部电源输入端。
VCC 也是内部电路的电源。此管脚到地之间
需要接一个滤波电容。
16
DRV
驱动片外
P 沟道 MOS 场效应晶体管的栅极。
极限参数
VCC,VG,DRV,CHRG,DONE 到 GND 的电压…….…-0.3V to 30V
CSP,BAT 到 GND 的电压………………………………..…-0.3V to 28V
COM3 到 GND 的电压…………………………………...…….6.5V
其它管脚到
GND 的电压………………………..........………-0.3V to VCOM3+0.3V
存储温度
……………………………………………...……..…-65℃---150℃
工作环境温度
………………………….…………………….…-40℃---85℃
焊接温度
(10 秒)…………………………………………..……300℃
超出以上所列的极限参数可能造成器件的永久损坏。以上给出的仅仅是极限范围,在这样的极限条件下
工作,器件的技术指标将得不到保证,长期在这种条件下还会影响器件的可靠性。
HM4063
Shenzhen H&M Semiconductor Co.Ltd
http://www.hmsemi.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com