Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM4074 Datasheet(PDF) 8 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM4074
Description  4A single-cell lithium iron phosphate battery charge management integrated circuit
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM4074 Datasheet(HTML) 8 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Back Button HM4074 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4074 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4074 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4074 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4074 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4074 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4074 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4074 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4074 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
电感电流增加;在
P沟道MOS场效应晶体管关断期间,电感向电池放电,电感电流减小。电感的纹波电流随
着电感值的减小而增大,随着输入电压的增大而增大。较大的电感纹波电流会导致较大的纹波充电电流和磁
损耗。所以电感的纹波电流应该被限制在一个合理的范围内。
电感的纹波电流可由下式估算:
其中:
f是开关频率,300KHz
L是电感值
VBAT电池电压
VCC是输入电压
在选取电感值时,可将电感纹波电流限制在△
IL≤0.3×ICH,ICH是充电电流。请留意最大电感纹波电流△IL
出现在输入电压最大值和电感最小值的情况下。
除了上述的公式,电感值应该同时满足下面公式要求:
为保证有较低的电磁辐射,电感最好为贴片式屏蔽电感。
MOSFET的选择
HM4074的应用电路需要使用一个P沟道MOS场效应晶体管。选择该MOS场效应晶体管时应综合考虑转换效
率,
MOS场效应晶体管功耗以及最高温度。
在芯片内部,栅极驱动电压被钳位在
6.3V(典型值),可以使用低开启电压的P沟道MOS场效应晶体管。所以需
要留意该
MOS场效应晶体管的击穿电压BVDSS要大于最高输入电压。
选择
P沟道MOS场效应晶体管时需要考虑的因素包括导通电阻Rds(on),栅极总电荷Qg,反向传导电容CRSS,
输入电压和最大充电电流。
MOS场效应晶体管的最大功耗可以用下式来近似:
其中:
Pd是MOS场效应晶体管的功耗
VBAT是电池的最高电压
VCC是最小输入电压
Rds(on)是P沟道场效应晶体管在室温(25℃)条件下的导通电阻
ICH是充电电流
dT是P沟道MOS场效应晶体管的实际温度与室温(25℃)的温度差
除了前面公式所描述的导通损耗
I2Rds(on)外,MOS场效应晶体管还有开关损耗,开关损耗随着输入电压的增
加而增加。一般来讲,在输入电压小于
20V时,导通损耗大于开关损耗,应该优先考虑导通电阻比较小的MOS
场效应晶体管;在输入电压大于
20V时,开关损耗大于导通损耗,应该优先考虑反向传导电容CRSS比较小的
MOS场效应晶体管。一般CRSS的值在MOS场效应晶体管的技术规格书中都有列明,如果没有明确列明该电容
值,可由公式
CRSS = QGD/ΔVDS来估算。
很多型号的
MOS场效应晶体管,比如
HM3407,HM9435,HM4435,HM4407,都可以选用。前面所列
MOS场效应晶体管的型号仅供参考,用户需要根据具体要求来选用适合的型号。
二极管的选择
在典型应用电路图
1中的二极管D1和D2均为肖特基二极管。这两个二极管通过电流能力至少要比充电电流大;
二极管的耐压要大于最高输入电压的要求。
二极管
D1和D2的选择原则为够用即可,如果所选用二极管的通过电流能力或耐压远远超过所需要的值,由于



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com