Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM5413 Datasheet(PDF) 8 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM5413
Description  1 Li-ion/Li-polymer battery protection IC
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM5413 Datasheet(HTML) 8 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Back Button HM5413 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5413 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5413 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5413 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5413 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5413 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5413 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5413 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5413 Datasheet HTML 12Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 22 page
background image
9.2. 延迟时间参数
表
9、延迟时间代码=1 时,延迟时间参数组合
项目
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
过充电检测延迟时间
TOC
VDD=3.9V→4.5V
1000
1300
1600
ms
过放电检测延迟时间
TOD
VDD=3.6V→2.0V
115
145
175
ms
放电过流检测延迟时间
TDIP
VDD=3.6V,CS=0.4V
9
12
15
ms
充电过流检测延迟时间
TCIP
VDD=3.6V,CS=-0.2V
6
8
10
ms
负载短路检测延迟时间
TSIP
VDD=3.0V,CS=1.3V
200
300
400
μs
表
10、延迟时间代码=2 时,延迟时间参数组合
项目
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
过充电检测延迟时间
TOC
VDD=3.9V→4.5V
700
1000
1300
ms
过放电检测延迟时间
TOD
VDD=3.6V→2.0V
15
20
25
ms
放电过流检测延迟时间
TDIP
VDD=3.6V,CS=0.4V
9
12
15
ms
充电过流检测延迟时间
TCIP
VDD=3.6V,CS=-0.2V
6
8
10
ms
负载短路检测延迟时间
TSIP
VDD=3.0V,CS=1.3V
200
300
400
μs
表
11、延迟时间代码=3 时,延迟时间参数组合
项目
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
过充电检测延迟时间
TOC
VDD=3.9V→4.5V
1000
1300
1600
ms
过放电检测延迟时间
TOD
VDD=3.6V→2.0V
115
145
175
ms
放电过流检测延迟时间
TDIP
VDD=3.6V,CS=0.4V
4
6
8
ms
充电过流检测延迟时间
TCIP
VDD=3.6V,CS=-0.2V
6
8
10
ms
负载短路检测延迟时间
TSIP
VDD=3.0V,CS=1.3V
200
300
400
μs
表
12、延迟时间代码=4 时,延迟时间参数组合
项目
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
过充电检测延迟时间
TOC
VDD=3.9V→4.5V
200
250
300
ms
过放电检测延迟时间
TOD
VDD=3.6V→2.0V
15
20
25
ms
放电过流检测延迟时间
TDIP
VDD=3.6V,CS=0.4V
9
12
15
ms
充电过流检测延迟时间
TCIP
VDD=3.6V,CS=-0.2V
6
8
10
ms
负载短路检测延迟时间
TSIP
VDD=3.0V,CS=1.3V
100
150
200
μs
表
13、延迟时间代码=5 时,延迟时间参数组合
项目
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
过充电检测延迟时间
TOC
VDD=3.9V→4.5V
700
1000
1300
ms
过放电检测延迟时间
TOD
VDD=3.6V→2.0V
115
145
175
ms
放电过流检测延迟时间
TDIP
VDD=3.6V,CS=0.4V
18
24
30
ms
充电过流检测延迟时间
TCIP
VDD=3.6V,CS=-0.2V
12
16
20
ms
负载短路检测延迟时间
TSIP
VDD=3.0V,CS=1.3V
200
300
400
μs
.
H
M5413
1 节锂离子/锂聚合物电池保护 IC



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com