Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

PT4841C Datasheet(PDF) 13 Page - Texas Instruments

Part # PT4841C
Description  65-W TRIPLE OUTPUT ISOLATED DC/DC CONVERTER FOR DSL APPLICATIONS
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TI [Texas Instruments]
Direct Link  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

PT4841C Datasheet(HTML) 13 Page - Texas Instruments

Back Button PT4841C Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments PT4841C Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments PT4841C Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments PT4841C Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments PT4841C Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments PT4841C Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments PT4841C Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments PT4841C Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments PT4841C Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 14 page
background image
Application Notes
For technical support and more information, see inside back cover or visit www.ti.com
VDE Approved Installation Instructions (Installationsanleitung)
Nennspannnug (Rated Voltage):
PT4840 36 to 72 Vdc, Transient to 80Vdc
Nennaufnahme (Rated Input):
PT4840
2.2 Adc
Nennleistung (Rated Power):
25 Watts Maximum
PT4841, 65 Watts Maximum
PT4842, 62 Watts Maximum
Ausgangsspannung (Sec. Voltage):
PT4840 Series
PT4841, +15/ +3.3/ +1.5 Vdc, 1.25 Adc/ 3.0 Adc/ 2.0 Adc
Maximum total current is 13.7 Adc or 65 Watts
PT4842, +12V/ +3.3V/ +1.8V, 2.7Adc/ 6Adc/ 7Adc
Ausgangsstrom (Sec. Current):
Maximum total current is 13.7 Adc or 62 Watts
oder (or)
Ausgangsleistung (Sec. Power):
Angabe der Umgebungstemperatur
(Information on ambient temperature): +85 °C maximum
Besondere Hinweise (Special Instructions):
Es ist vorzusehen, daß die Spannungsversorgung in einer Endanwendung über eine isolierte
Sekundaerschaltung bereit gestellt wird. Die Eingangspannung der Spannungsversorgungsmodule muss
eine verstaerkte Isolierung von der Wechselstromquelle aufweisen.
Die Spannungsversorgung muss gemaess den Gehaeuse-, Montage-, Kriech- und Luftstrecken-,
Markierungs- und Trennanforderungen der Endanwendung installiert werden. Bei Einsatz eines TNV-3-
Einganges muss die SELV-Schaltung ordnungsgemaess geerdet werden.
(The power supply is intended to be supplied by isolated secondary circuitry in an end use application.
The input power to these power supplies shall have reinforced insulation from the AC mains.
The power supply shall be installed in compliance with the enclosure, mounting, creepage, clearance,
casualty, markings, and segregation requirements of the end-use application. When the input is TNV-3,
the SELV circuitry must be reliably grounded.)
Offenbach,
VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Abteilung /
Department TD
(Jürgen Bärwinkel)
Ort /
Place:
Datum /
Date:
(Stempel und Unterschrift des Herstellers / Stamp
and signature of the manufacturer)
PT4840 Series



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com