Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LM7130 Datasheet(PDF) 6 Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

Part # LM7130
Description  Low dropout micro power consumption LDO
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LEIDITECH [Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.leiditech.com
Logo LEIDITECH - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

LM7130 Datasheet(HTML) 6 Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

Back Button LM7130 Datasheet HTML 2Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM7130 Datasheet HTML 3Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM7130 Datasheet HTML 4Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM7130 Datasheet HTML 5Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM7130 Datasheet HTML 6Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM7130 Datasheet HTML 7Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM7130 Datasheet HTML 8Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM7130 Datasheet HTML 9Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM7130 Datasheet HTML 10Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
Vref
寄生二极管
误差放大器
Rf
VOUT
Vfb
Rs
基准电压电路
VIN
2.输出晶体管
GND
LM71XX系列的输出晶体管,采用了低通态电阻的P沟道MOSFET晶体管。在晶体管的构造上,
因在VIN-VOUT端子间存在有寄生二极管,当VOUT的电位高于VIN时,有可能因逆流电流而 导
致IC被毁坏。因此,请注意VOUT不要超过VIN+0.3V以上。
3.短路保护电路
LM71XX系列为了在VOUT
−GND 端子之间的短路时保护输出晶体管,可以选择短路保护即使
在VOUT
−GND 端子之间为短路的情况下,也能抑制输出电流大约30mA。但是,短路保护电路
并没有兼有加热保护功能,在包括了短路条件的使用条件下,请充分地注意输入电压、负载电
流的条件,保证IC 的功耗不超过封装的容许功耗。即使在没有短路的情况下,若输出较大的
电流,并且输入输出的电压差较大时,为了保护输出晶体管短路保护电路开始工作,电流被限
制在所定值内。
4.输出电容器(CL)的选定
LM71XX系列,为了使输出负载有变化的情况下也能稳定工作,在IC内部使用了相位补偿电 路
和输出电容器的ESR(Equivalent Series Resistance:等效串联电阻)来进行相位补偿。因此, 在
VOUT-GND之间一定请使用2.2uF以上的电容器(CL)
。为了使LM71XX系列能稳定工作,必须
使用带有适当范围ESR的电容器。跟适当范围(0.5~5Ω左右)相比ESR或大或小,都可能使输出不
稳定并引起振荡。因此,推荐使用钽电解电容器。使用小ESR的陶瓷电容器或OS电容 器的情况
下,有必要增加代替ESR的电阻与输出电容器串联。要增加的电阻值为0.5~5Ω左右, 因使用条
件而不同故请在进行充分的实测验证后再决定。
■ 注意事项:
1. VIN端子、VOUT端子以及GND的配线,为降低阻抗,充分注意接线方式。另外,请尽可
能将输出电容器接在VOUT.GND端子的附近。
2.线性稳压电源通常在低负载电流(1.0 mA以下)状态下使用时,输出电压有时会上升,请加以注
意。
3.本IC内部使用了相位补偿电路和输出电容器的ESR来进行相位补偿。因此在VOUT-GND端
子之间一定要使用2.2 µF 以上的电容器。
4.在电源的阻抗偏高的情况下,当IC的输入端未接电容或所接电容值很小时,会发生振荡,
请加以注意。
5.请注意输入输出电压、负载电流的使用条件,使IC内的功耗不超过封装的容许功耗。
6.本IC虽内置防静电保护电路,但请不要对IC印加超过保护电路性能的过大静电。
LM71xx Series LDO
Rev :
www.leiditech.com
6/12
01.06.2021



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com