Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LM7150 Datasheet(PDF) 5 Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

Part # LM7150
Description  Low dropout micro power consumption LDO
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LEIDITECH [Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.leiditech.com
Logo LEIDITECH - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

LM7150 Datasheet(HTML) 5 Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

  LM7150 Datasheet HTML 1Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM7150 Datasheet HTML 2Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM7150 Datasheet HTML 3Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM7150 Datasheet HTML 4Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM7150 Datasheet HTML 5Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM7150 Datasheet HTML 6Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM7150 Datasheet HTML 7Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM7150 Datasheet HTML 8Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM7150 Datasheet HTML 9Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
■ 应用电路:
CIN为输入稳定用电容器
CL(一般大于2.2uF)为输出稳定用电容器
注意 上述连接图以及参数并不作为保证电路工作的依据。实际的应用电路请在进行充分的实测基础上设定参数。
■ 建议使用条件:
输入电容器(CIN): 1.0 µF 以上
输出电容器(CL): 2.2 µF 以上(钽电容器)或 10.0 µF 以上(铝电解电容器).
注意 一般而言,线性稳压电源因选择外接零件的不同有可能引起振荡。上述电容器Z使用前请确认在
应用电路上不发生振荡。
■ 用语说明:
1. 低压差型电压稳压器
采用内置低通态电阻晶体管的低压差的电压稳压器。
2. 输出电压(VOUT
输入电压,输出电流,温度在一定的条件下,可保证输出电压精度为+1.0%。
注意 当这些条件发生变化时,输出电压的值也随之发生变化,有可能导致输出电
压的精度超出上述范围。详情请参阅电气特性,及各特性数据。
3. 输入稳定度{ΔVOUT1/ΔVIN*VOUT}
表示输出电压对输入电压的依存性。即,当输出电流一定时,输出电压随输入电
压的变化而产生的变化量。
4. 负载稳定度(ΔVOUT2
表示输出电压对输出电流的依存性。即,当输入电压一定时,输出电压随输出电
流的变化而产生的变化量。
5. 输入输出电压差(Vdrop)
表示当缓慢降低输入电压 VIN,当输出电压降到为 VIN=VOUT+2.0V 时的输
出电压值 VOUT(E)的 98%时的输入电压 VIN1 与输出电压的差。
Vdrop=VIN1-(VOUT(E)×0.98)
■ 工作说明:
1.基本原理:
图 11 所示为 LM71XX 系列的框图。误差放大器根据反馈电阻 Rs 及 Rf 所构成的分压电阻的
输入电压 Vfb 同基准电压(Vref)相比较。通过此误差放大器向输出晶体管提供必要的门极电
压,而使输出电压不受输入电压或温度变化的影响而保持一定。
VIN
VOUT
CIN
CL
GND
VOUT
VIN
LM71xx Series LDO
Rev :
www.leiditech.com
5/12
01.06.2021



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com