Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

FS100R07PE4 Datasheet(PDF) 1 Page - Infineon Technologies AG

Part # FS100R07PE4
Description  EconoPACK?? Modul mit schnellem Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und PressFIT / NTC
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Direct Link  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

FS100R07PE4 Datasheet(HTML) 1 Page - Infineon Technologies AG

  FS100R07PE4 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG FS100R07PE4 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG FS100R07PE4 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG FS100R07PE4 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG FS100R07PE4 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG FS100R07PE4 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG FS100R07PE4 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG FS100R07PE4 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG FS100R07PE4 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 9 page
background image
1
TechnischeInformation/TechnicalInformation
FS100R07PE4
IGBT-Module
IGBT-modules
preparedby:AA
approvedby:MK
dateofpublication:2013-11-11
revision:2.0
ULapproved(E83335)
EconoPACK™4ModulmitschnellemTrench/FeldstoppIGBT4undEmitterControlled4DiodeundPressFIT
/NTC
EconoPACK™4modulewithfastTrench/FieldstopIGBT4andEmitterControlled4diodeandPressFIT/
NTC
VorläufigeDaten/PreliminaryData
VCES = 650V
IC nom = 100A / ICRM = 200A
TypischeAnwendungen
TypicalApplications
•
•
Hochleistungsumrichter
HighPowerConverters
•
•
Motorantriebe
MotorDrives
•
•
USV-Systeme
UPSSystems
ElektrischeEigenschaften
ElectricalFeatures
•
•
ErweiterteSperrschichttemperaturTvjop
ExtendedOperationTemperatureTvjop
•
•
NiedrigeSchaltverluste
LowSwitchingLosses
•
•
VCEsatmitpositivemTemperaturkoeffizienten
VCEsatwithpositiveTemperatureCoefficient
MechanischeEigenschaften
MechanicalFeatures
•
•
4kVAC1minIsolationsfestigkeit
4kVAC1minInsulation
•
•
Standardgehäuse
StandardHousing
ModuleLabelCode
BarcodeCode128
DMX-Code
ContentoftheCode
Digit
ModuleSerialNumber
1-5
ModuleMaterialNumber
6-11
ProductionOrderNumber
12-19
Datecode(ProductionYear)
20-21
Datecode(ProductionWeek)
22-23


Similar Part No. - FS100R07PE4

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
FS100R07N2E4 INFINEON-FS100R07N2E4 Datasheet
536Kb / 9P
EconoPACK2 module with Trench/Fieldstop IGBT4 and Emitter Controlled 4 diode and NTC
2011-04-14 revision:2.0
FS100R07N2E4 INFINEON-FS100R07N2E4 Datasheet
722Kb / 9P
EconoPACK™2 module with Trench/Fieldstop IGBT4 and Emitter Controlled 4 diode and NTC
2013-11-06
FS100R07N2E4BOSA1 INFINEON-FS100R07N2E4BOSA1 Datasheet
722Kb / 9P
FS100R07N2E4
revision:2.0
FS100R07N2E4_B11 INFINEON-FS100R07N2E4_B11 Datasheet
645Kb / 9P
EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 3 Diode und PressFIT / NTC
V3.0 2017-04-13
FS100R07N2E4 INFINEON-FS100R07N2E4_V01 Datasheet
722Kb / 9P
EconoPACK™2 module with Trench/Fieldstop IGBT4 and Emitter Controlled 4 diode and NTC
2013-11-06
More results

Similar Description - FS100R07PE4

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
FS200R12PT4 INFINEON-FS200R12PT4 Datasheet
1Mb / 9P
EconoPACK?? Modul mit schnellem Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode
2009-11-05 revision 2.1
FS100R12PT4 INFINEON-FS100R12PT4 Datasheet
1Mb / 9P
EconoPACK?? Modul mit schnellem Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und PressFIT / NTC
2009-11-05 revision 2.1
FS150R12PT4 INFINEON-FS150R12PT4 Datasheet
1Mb / 9P
EconoPACK?? Modul mit schnellem Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und PressFIT / NTC
2009-11-05 revision 2.1
FS150R17PE4 INFINEON-FS150R17PE4 Datasheet
1Mb / 9P
EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und PressFIT / NTC
2009-11-09 revision:2.0
FS100R17PE4 INFINEON-FS100R17PE4 Datasheet
1Mb / 9P
EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und PressFIT / NTC
2009-11-09 revision:2.0
FD200R12PT4_B6 INFINEON-FD200R12PT4_B6 Datasheet
834Kb / 10P
EconoPACK 4 Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und NTC
2013-11-11 revision:3.0
FS150R07PE4 INFINEON-FS150R07PE4 Datasheet
820Kb / 9P
EconoPACK?? Modul mit schnellem Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und PressFIT / NTC
2013-11-11 revision:2.0
FS150R17N3E4 INFINEON-FS150R17N3E4 Datasheet
693Kb / 9P
EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und NTC
2013-11-11 revision:2.0
FS150R17N3E4_B11 INFINEON-FS150R17N3E4_B11 Datasheet
696Kb / 9P
EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und PressFIT / NTC
2013-11-11 revision:2.0
FS200R07PE4 INFINEON-FS200R07PE4 Datasheet
811Kb / 9P
EconoPACK?? Modul mit schnellem Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und PressFIT / NTC
2013-11-11 revision:2.1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com