Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LPS22CH Datasheet(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

Part # LPS22CH
Description  High-performance MEMS nano pressure sensor: 260-1260 hPa absolute digital output barometer
PDF  55 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LPS22CH Datasheet(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  LPS22CH Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics LPS22CH Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics LPS22CH Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics LPS22CH Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics LPS22CH Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics LPS22CH Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics LPS22CH Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics LPS22CH Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics LPS22CH Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 55 page
background image
DocID033100 Rev 2
3/55
LPS22CH
Contents
55
7.2
I²C serial interface (CS = high) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
7.2.1
I²C operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
7.3
SPI bus interface (CS = low) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
7.3.1
SPI read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
7.3.2
SPI write . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
7.3.3
SPI read in 3-wire mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
8
Register mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
9
Register description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
9.1
INTERRUPT_CFG (0Bh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
9.2
THS_P_L (0Ch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
9.3
THS_P_H (0Dh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
9.4
IF_CTRL (0Eh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
9.5
WHO_AM_I (0Fh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
9.6
CTRL_REG1 (10h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
9.7
CTRL_REG2 (11h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
9.8
CTRL_REG3 (12h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
9.9
FIFO_CTRL (13h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
9.10
FIFO_WTM (14h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
9.11
REF_P_L (15h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
9.12
REF_P_H (16h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
9.13
RPDS_L (18h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
9.14
RPDS_H (19h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
9.15
INT_SOURCE (24h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
9.16
FIFO_STATUS1 (25h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
9.17
FIFO_STATUS2 (26h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
9.18
STATUS (27h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
9.19
PRESS_OUT_XL (28h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
9.20
PRESS_OUT_L (29h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
9.21
PRESS_OUT_H (2Ah) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
9.22
TEMP_OUT_L (2Bh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
9.23
TEMP_OUT_H (2Ch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
9.24
FIFO_DATA_OUT_PRESS_XL (78h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com