Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LWY87C Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LWY87C
Description  Micro SIDELEDR Enhanced optical Power LED (ATONR)
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LWY87C Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LWY87C Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LWY87C Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LWY87C Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LWY87C Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LWY87C Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LWY87C Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LWY87C Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LWY87C Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LWY87C Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 15 page
background image
LW Y87C
Micro SIDELED
®
Enhanced optical Power LED (ATON
®)
2003-03-04
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: weißes SMT Gehäuse
• Besonderheit des Bauteils: kleine Bauform
mit extrem breiter Abstrahlcharakteristik; ideal
für Hinterleuchtungen und Einkopplungen in
Lichtleiter
• Farbort: x = 0,33, y = 0,33 nach
CIE 1931 (weiß)
• typische Farbtemperatur: 5600 K
• Farbwiedergabeindex: 80
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Technologie: InGaN
• optischer Wirkungsgrad: 10 lm/W
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke, Farbort
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: IR Reflow Löten und
Wellenlöten (TTW)
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 8 mm Gurt mit 3000/Rolle, ø180 mm
oder 10000/Rolle, ø330 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
EOS/ESD-5.1-1993
Anwendungen
• Hinterleuchtung (LCD, Mobiltelefone, Schalter,
Tasten, Displays, Werbebeleuchtung)
• optimierte Einkopplung in Lichtleiter
• Signal- und Symbolleuchten
Features
• package: white SMT package
• feature of the deivce: small package with
extremely wide viewing angle; ideal for
backlighting and coupling in light guides
• color coordinates: x = 0.33, y = 0.33 acc. to
CIE 1931 (white)
• typ. color temperature: 5600 K
• color reproduction index: 80
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• technology: InGaN
• optical efficiency: 10 lm/W
• grouping parameter: luminous intensity,
color coordinates
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: IR reflow soldering and
TTW soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 8 mm tape with 3000/reel, ø180 mm
or 10000/reel, ø330 mm
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
EOS/ESD-5.1-1993
Applications
• backlighting (LCD, mobile phones, switches,
keys, displays, illuminated advertising)
• optimized coupling into light guides
• signal and symbol luminaire


Similar Part No. - LWY87C

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LWY87C-S1T2-3K8L OSRAM-LWY87C-S1T2-3K8L Datasheet
607Kb / 22P
white SMT package
LWY87C-S1T2-3K8L OSRAM-LWY87C-S1T2-3K8L Datasheet
607Kb / 22P
Micro SIDELED 3010
LWY87C-T1U1-3K8L OSRAM-LWY87C-T1U1-3K8L Datasheet
607Kb / 22P
white SMT package
LWY87C-T1U1-3K8L OSRAM-LWY87C-T1U1-3K8L Datasheet
607Kb / 22P
Micro SIDELED 3010
More results

Similar Description - LWY87C

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LATBT66B OSRAM-LATBT66B Datasheet
187Kb / 18P
Enhanced optical Power LED (HOP2000 / ATON짰)
LAP47B OSRAM-LAP47B Datasheet
440Kb / 16P
Enhanced optical Power LED
LWP4SG OSRAM-LWP4SG Datasheet
642Kb / 18P
Enhanced optical Power LED
LWY8SG OSRAM-LWY8SG Datasheet
599Kb / 17P
Micro SIDELED짰 long life Enhanced optical Power LED
LWT67C OSRAM-LWT67C Datasheet
525Kb / 16P
Hyper TOPLED짰 Enhanced optical Power LED
LAM67B OSRAM-LAM67B Datasheet
448Kb / 15P
Enhanced optical Power LED
LRTBGFUG OSRAM-LRTBGFUG Datasheet
626Kb / 28P
Enhanced optical Power LED
LYYYG6SF OSRAM-LYYYG6SF Datasheet
437Kb / 17P
Enhanced optical Power LED
LTRBGFSF OSRAM-LTRBGFSF Datasheet
1Mb / 32P
Enhanced optical Power LED
LAYT67B OSRAM-LAYT67B Datasheet
353Kb / 15P
Enhanced optical Power LED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com