Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

MPA Datasheet(PDF) 2 Page - DB Lectro Inc

Part # MPA
Description  Metallized Polyester Film Capacitor (Axial and Oval)
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DBLECTRO [DB Lectro Inc]
Direct Link  http://www.dblectro.com
Logo DBLECTRO - DB Lectro Inc

MPA Datasheet(HTML) 2 Page - DB Lectro Inc

  MPA Datasheet HTML 1Page - DB Lectro Inc MPA Datasheet HTML 2Page - DB Lectro Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
MPA
Metallized Polyester Film Capacitor (Axial and Oval)
¡ïOUTLINE DRAWING£º
DIMENSION
Unit mm
CAPACITANCE
100VDC
250VDC
400VDC
630VDC
symbol
µF
L
H
T
d
Φ
L
H
T
d
Φ
L
H
T
d
Φ
L
H
T
d
Φ
103
0.010 16.0
9.0
5.0
0.6
16.0
9.0
5.0
0.6
16.0
9.0
5.0
0.6
16.0
9.0
5.0
0.6
153
0.015 16.0
9.0
5.0
0.6
16.0
9.0
5.0
0.6
16.0
9.0
5.0
0.6
16.0
9.0
5.0
0.6
223
0.022 16.0
10.0
6.0
0.6
16.0
10.0
6.0
0.6
16.0
11.0
7.0
0.6
16.0
12.0
6.5
0.6
333
0.033 16.0
10.0
6.0
0.6
16.0
10.0
6.0
0.6
16.0
11.0
7.0
0.6
16.0
12.5
7.0
0.6
473
0.047 16.0
10.0
6.0
0.6
16.0
10.0
6.0
0.6
16.0
12.0
7.0
0.6
21.0
11.0
6.0
0.8
683
0.068 16.0
10.0
6.0
0.6
16.0
10.0
6.0
0.6
21.0
9.0
7.0
0.8
21.0
12.0
8.0
0.8
104
0.10
16.0
10.0
6.0
0.6
16.0
10.0
6.0
0.6
21.0
12.0
7.0
0.8
26.0
13.0
8.0
0.8
154
0.15
16.0
11.0
7.0
0.6
16.0
11.0
7.0
0.6
21.0
14.0
8.0
0.8
26.0
15.0
9.0
0.8
224
0.22
21.0
11.0
7.0
0.8
21.0
11.0
7.0
0.8
21.0
15.0
9.0
0.8
26.0
16.0
9.0
0.8
334
0.33
21.0
13.0
8.0
0.8
21.0
13.0
8.0
0.8
26.0
16.0
10.0
0.8
32.0
20.0
12.0
0.8
474
0.47
21.0
14.0
8.0
0.8
21.0
14.0
8.0
0.8
32.0
15.0
9.0
0.8
32.0
23.0
14.0
0.8
684
0.68
26.0
14.0
8.0
0.8
26.0
14.0
8.0
0.8
32.0
17.0
10.0
0.8
32.0
25.0
16.0
0.8
105
1.0
26.0
15.0
10.0
0.8
26.0
15.0
10.0
0.8
32.0
20.0
13.0
0.8
32.0
27.0
18.0
0.8
155
1.5
26.0
18.0
11.0
0.8
26.0
18.0
11.0
0.8
32.0
23.0
15.0
0.8
¡¡
¡¡
¡¡
225
2.2
32.0
20.0
12.0
0.8
32.0
20.0
12.0
0.8
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
335
3.3
32.0
22.0
13.5
0.8
32.0
22.0
13.5
0.8
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
475
4.7
32.0
25.0
17.0
0.8
32.0
25.0
17.0
0.8
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
685
6.8
32.0
29.0
20.0
0.8
32.0
29.0
20.0
0.8
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
DB LECTRO Inc.
3600 boul. Matte suite i Brossard Qc J4Y-2Z2 tel:(450)-444-1424 fax:(450)-444-4714



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com