Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

BC700 Datasheet(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # BC700
Description  Charger have four individual charging channels. It can charge 1 to 4 pcs of NiMH / NiCd AA or AAA. You can select different mode for each of the 4 channels.
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

BC700 Datasheet(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  BC700 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers BC700 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Ładowarka BC-700
Ładowarka ma cztery niezależne sloty.
Może ładować 1, 2, 3 lub 4 ogniwa NiMH i NICd o rozmiarach AAA i AA.
Można więc razem ładować np. AAA NiCd 300mAh i AA 2500mAh NiMH.
W każdym slocie można wybrać oddzielnie tryb pracy ładowarki.
Ładowarka może pracować w następujących trybach:
1. Ładowanie (Charge)
Ładowarka ładuje następującymi prądami:
-AAA: 200mA, 500mA, 700mA
-AA: 200mA, 500mA, 700mA
Proces ładowania sterowany jest za pomocą procesora (ujemna delta V)
oraz czujnika temperatury ( ładowanie jest przerywane jeśli temperatura ogniwa
przekroczy 53 st. C).
2. Rozładowanie (Discharge)
Ładowarka umożliwia rozładowanie ogniw prądami: 100mA, 200mA, 350mA.
Po rozładowaniu ładowarka automatycznie przechodzi do ładowania ogniw prądem
dwukrotnie większym niż były rozładowywane.
3. Odświeżanie (Refresh) -dla długo nieużywanych ogniw lub przy formowaniu nowych-
ładowarka powtarza rozładowanie i ładowanie dotąd, aż ogniwa osięgną swoją aktualną
maksymalną pojemność
4. Testowanie (Test)- ładowanie, rozładowanie z pomiarem pojemności i znów
ładowanie.
Ładowarka wyposażona jest w wyświetlacz ciekłokrystalicznu, na którym, za pomocą 7
przycisków, w które wyposażona jest ładowarka, możemy zobaczyć prąd ładowania, prąd
rozładowania, napięcie, pojemność, czas ładowania, tryb pracy oddzielnie dla każdego
slotu.
Uwaga: Ładowarka sprzedawana jest bez akumulatorów



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com