Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

RYZ024A Datasheet(PDF) 24 Page - Renesas Technology Corp

Part # RYZ024A
Description  LTE Category M1 Module
PDF  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

RYZ024A Datasheet(HTML) 24 Page - Renesas Technology Corp

Back Button RYZ024A Datasheet HTML 20Page - Renesas Technology Corp RYZ024A Datasheet HTML 21Page - Renesas Technology Corp RYZ024A Datasheet HTML 22Page - Renesas Technology Corp RYZ024A Datasheet HTML 23Page - Renesas Technology Corp RYZ024A Datasheet HTML 24Page - Renesas Technology Corp RYZ024A Datasheet HTML 25Page - Renesas Technology Corp RYZ024A Datasheet HTML 26Page - Renesas Technology Corp RYZ024A Datasheet HTML 27Page - Renesas Technology Corp RYZ024A Datasheet HTML 28Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 40 page
background image
RYZ024A
Datasheet
R19DS0115EU0101 Rev.1.01
Page 24 of 38
Nov.14.22
2.
The transmitter module may not be co located with an y other transmitter or antenna.
As long as the two conditions above are met , further transmitter test will not be required. However, the OEM
integrator is still responsible for testing their end product for any additional compliance requirements required
with this module installed.
Cet appareil est conçu uniquement pour les intégrateurs OEM dans les conditions suivantes: (Pour
24isabled24ve de 24isabled24ve module)
1.
L’antenne doit être installée de telle sorte qu’une distance de 20 cm est respectée entre l’antenne et les
utilisateurs, et
2.
Le module émetteur peut ne pas être coïmp lanté av ec un autre émetteur ou antenne.
Tant que les duex conditions ci-dessus sont remplies, des essais supplémentaires sur l’émetteur ne seront
pas nécessaires. Toutefois, l’intégrateur OEM est toujours 24isabled24ve des essais sur son produit final
pour toutes exigences de conformité supplémentaires requis pour ce module installé.
•
LTE band 2 (1900 PCS): 8.0 dBi
•
LTE band 4 (AWS-1): 5.0 dBi
•
LTE band 5 (850): 6.1 dBi
•
LTE band 12 (700a): 5.6 dBi
•
LTE band 13 (700c): 5.9 dBi
•
LTE band 17 (700b): 5.6 dBi
•
LTE band 25 (1900+): 8.0 dBi
•
LTE band 66 (AWS-3): 5.0 dBi
IMPORTANT NOTE:
In the event that these conditions can not be met (for example certain laptop configurations or colocation with
another transmitter), then the Canada authorisation is no longer considered valid and the IC ID can not be
used on the final product. In these circumstances, the OEM integrator will be responsible for re evaluating
the end product (including the transmitter) and obtaining a separate Canada authorisation.
NOTE IMPORTANTE:
Dans le cas où ces conditions ne peuvent être satisfaites (par exemple pour certaines configurations
d’ordinateur portable ou de certaines co 24isabled24ve24 avec un autre émetteur), l’autorisation du Canada
n’est plus considéré comme valide et l’ID IC ne peut pas être 24isable sur le produit final. Dans ces
circonstances, l’intégrateur OEM sera chargé de réévaluer le produit final (y compris l’émetteur) et l’obtention
d’une autorisation distincte au Canada.
End Product Labelling
This transmitter module is 24isabled24v only for use in device where the antenna may be installed such that
20 cm may be maintained between the antenna and users. The final end product must be labeled in a visible
area with the following: “Contains IC: 20519-RZ024A”.
Plaque signalétique du produit final
Ce module émetteur est autorisé uniquement pour une 24isabled24ve dans un 24isabled24ve où l’antenne
peut être installée de telle sorte qu’une distance de 20cm peut être maintenue entre l’antenne et les
utilisateurs. Le produit final doit être étiqueté dans un endroit visible avec l’inscription suivante:
“Contient des IC: 20519-RZ024A”.
Manual Information To the End User
The OEM integrator has to be aware not to provide information to the end user regarding how to install or
remove this RF module in the user’s manual of the end product which integrates this module.
The end user manual shall include all required regulatory information/warning as show in this manual.
Manuel d’information à l’utilisateur final
L’intégrateur OEM doit être conscient de ne pas fournir des informations à l’utilisateur final quant à la façon
d’installer ou de supprimer ce module RF dans le manuel de l’utilisateur du produit final qui intègre ce
module.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com