Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

BL55021 Datasheet(PDF) 5 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Part # BL55021
Description  BL55022
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BELLING [SHANGHAI BELLING CO., LTD.]
Direct Link  http://www.belling.com.cn
Logo BELLING - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

BL55021 Datasheet(HTML) 5 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

  BL55021 Datasheet HTML 1Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55021 Datasheet HTML 2Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55021 Datasheet HTML 3Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55021 Datasheet HTML 4Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55021 Datasheet HTML 5Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55021 Datasheet HTML 6Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55021 Datasheet HTML 7Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
BL55022
http://www.belling.com.cn
- 5 -
8/11/2006
Total 7 Pages
Wrote by 2006
连续写数据
连续写数据
连续写数据
连续写数据
写命令
写命令
写命令
写命令
指令列表
指令列表
指令列表
指令列表
指令名称
指令代码
功能
默认
WRITE
101-A5-A4-A3-A2-A1-A0-D0-D1-D2-D3
写数据到
写数据到
写数据到
写数据到 RAM
CORRECT
101-A5-A4-A3-A2-A1-A0-D0-D1-D2-D3
修正数据
修正数据
修正数据
修正数据
TOUTPUT
110-A5-A4-A3-A2-A1-A0-D0-D1-D2-D3
导出数据
导出数据
导出数据
导出数据
SYS DIS
10000000000-X
关闭系统
关闭系统
关闭系统
关闭系统
√
SYS EN
10000000001-X
打开系统
打开系统
打开系统
打开系统
LCD OFF
10000000010-X
关闭偏压
关闭偏压
关闭偏压
关闭偏压
√
LCD ON
10000000011-X
打开偏压
打开偏压
打开偏压
打开偏压
Timer DIS
10000000100-X
时基关闭
时基关闭
时基关闭
时基关闭
WDT DIS
10000000101-X
定时器关闭
定时器关闭
定时器关闭
定时器关闭
Timer EN
10000000110-X
时基打开
时基打开
时基打开
时基打开
WDT EN
10000000111-X
定时器打开
定时器打开
定时器打开
定时器打开
CLR Timer
100000011-XXX
清除时基
清除时基
清除时基
清除时基
CLR WDT
1000000111-XX
清除定时器
清除定时器
清除定时器
清除定时器
XTAL CLK
100000101-XXX
外部晶振
外部晶振
外部晶振
外部晶振
RC CLK
100000110-XXX
内部
内部
内部
内部 RC 振荡器
振荡器
振荡器
振荡器
√
EXT CLK
100000111-XXX
外部时钟
外部时钟
外部时钟
外部时钟
TB OFF
10000001000-X
打开
打开
打开
打开 TB
√
TB ON
10000001001-X
关闭
关闭
关闭
关闭 TB
TB 4096
100010-XXXXXX
TB 4K
TB 2048
100011-0XXXXX
TB 2K
TIS DIS
100100-X0XXXX
关闭
关闭
关闭
关闭 TIS
√
TIS EN
100100-X1XXXX
打开
打开
打开
打开 TIS
Timer 1
100101-X0000-X
1Hz
Timer 2
100101-X0001-X
2Hz
Timer 4
100101-X0010-X
4Hz
Timer 8
100101-X0011-X
8Hz
Timer 16
100101-X0100-X
16Hz
Timer 32
100101-X0101-X
32Hz



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com