Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

BL55021 Datasheet(PDF) 6 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Part # BL55021
Description  BL55022
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BELLING [SHANGHAI BELLING CO., LTD.]
Direct Link  http://www.belling.com.cn
Logo BELLING - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

BL55021 Datasheet(HTML) 6 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

  BL55021 Datasheet HTML 1Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55021 Datasheet HTML 2Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55021 Datasheet HTML 3Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55021 Datasheet HTML 4Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55021 Datasheet HTML 5Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55021 Datasheet HTML 6Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55021 Datasheet HTML 7Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
BL55022
http://www.belling.com.cn
- 6 -
8/11/2006
Total 7 Pages
Wrote by 2006
Timer 64
100101-X0110-X
64Hz
Timer 128
100101-X0111-X
128Hz
√
TEST
10011100000-X
测试保留
测试保留
测试保留
测试保留
COMMON
10011100011-X
正常工作模式
正常工作模式
正常工作模式
正常工作模式
√
X:任意值
任意值
任意值
任意值
A5~A0:RAM地址
地址
地址
地址
D0~D3:RAN数据
数据
数据
数据
典型应用电路图
典型应用电路图
典型应用电路图
典型应用电路图
Vlcd 端的电压要低于 Vdd,调整 VR 满足 LCD 显示需要。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com