Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

BL6502 Datasheet(PDF) 1 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Part # BL6502
Description  BL6502
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BELLING [SHANGHAI BELLING CO., LTD.]
Direct Link  http://www.belling.com.cn
Logo BELLING - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

BL6502 Datasheet(HTML) 1 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

  BL6502 Datasheet HTML 1Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6502 Datasheet HTML 2Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6502 Datasheet HTML 3Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6502 Datasheet HTML 4Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6502 Datasheet HTML 5Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6502 Datasheet HTML 6Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6502 Datasheet HTML 7Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6502 Datasheet HTML 8Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6502 Datasheet HTML 9Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 11 page
background image
BL6502
BL6502
BL6502
BL6502
http://www.belling.com.cn
- 1 -
8/9/2006
Total 11 Pages
集成振荡器
集成振荡器
集成振荡器
集成振荡器单相双电流
单相双电流
单相双电流
单相双电流
采样电能计量芯片
采样电能计量芯片
采样电能计量芯片
采样电能计量芯片
特点
特点
特点
特点
高精度,在输入动态工作范围(500:1)内,非
线性测量误差小于 0.1%
校表过程中高稳定性,输出频率波动小于 0.1%
精确测量正、负两个方向的有功功率,且以同
一方向计算电能
有两个电流采样端,分别采样火线和零线电
流,取两个电流采样端中的较大值作为计量,即使
在错误用电时
电流通道增益可变,在电流通道输入端可以使
用小的分流电阻
慢速输出脉冲能直接驱动电机工作,快速输出
脉冲可用于计算机数据处理
防窃电功能,逻辑输出脚 REVP、FAULT 用于
显示反向用电或者错误用电状况
芯片上有电压检测电路,检测掉电状况
具有防潜动功能
芯片上带参考电压源 2.5V±8%(温度系数典
型值 30ppm/℃),也可以使用外部电压源
片上内置时钟晶振
单工作电源 5V
低功耗 25mW(典型值)
采用 0.35um CMOS 工艺,批量的一致性和产
品可靠性得到进一步提高。
概述
概述
概述
概述
BL6502 集成电路是电子电度表的核心芯片,
基于此芯片设计的电子电度表具有外围电路简单、
精度高、稳定性好等特点,适用于单相两线电力用
户的电能计量。利用 BL6502 可以制成单相反窃电
功能的电子电度表,这种电度表以同一方向计量计
算正向或负向的有功功率,累计用电量。
BL6502 具有两个电流采样端,分别采样火线
和零线电流,当电流误差超过 12.5%时,表明有窃
电行为或错误接线,Pin15(FAULT)发出指示信
号,并按照两个电流中大的一个电流值计量。
BL6502 基于数字信号处理,有测量负向有功
功率的功能。它能把负向有功功率转换成与正向有
功功率方向一致的脉冲输出。Pin18(CF)输出较
高频率的脉冲,用于计量和计算机数据处理,Pin20
(F1)和 Pin19(F2)输出较低频率的脉冲用于驱
动脉冲电机,间接驱动机械字轮计度器,记录用电
量。在测量负向功率时 Pin16(REVP)有负电平输
出,用于指示该时的功率为负方向。
BL6502 着重考虑了校表过程中读数误差的稳
定性的需求,成品测量数据表明在小信号 5%Ib
(Ib=5A)情况下输出校表脉冲信号的稳定度在
0.1%以内。
相关专利申请中
管脚与框图
管脚与框图
管脚与框图
管脚与框图
1
2
3
5
6
7
8
12
13
15
17
18
19
4
VDD
V1A
V1B
V1N
V2N
V2P
VREF
GND
S1
S0
FAULT
REVP
CF
F2
BL6502
BL6502
BL6502
BL6502
14
G1
16
G0
9
SCF
20
F1
10
11
NC
NC
current
sampling
voltage
sampling
analog
to
digital
high
pass
filter
digital
multiplic
ation
digital
to
frequency
and
output
low
pass
filter
V1A
V1A
V1A
V1A
V1N
V1N
V1N
V1N
V1B
V1B
V1B
V1B
V2P
V2P
V2P
V2P
V2N
V2N
V2N
V2N
REVP
REVP
REVP
REVP
CF
CF
CF
CF
F1
F1
F1
F1
F2
F2
F2
F2
BL6502
BL6502
BL6502
BL6502
AVDD
AVDD
AVDD
AVDD
power
detector
voltage
reference
VREF
VREF
VREF
VREF
analog
to
digital
input contron
logic contron
G0
G0
G0
G0
G1
G1
G1
G1
S0
S0
S0
S0
S1
S1
S1
S1
SCF
SCF
SCF
SCF
FAULT
FAULT
FAULT
FAULT
high
pass
filter
internal
oscillator
DIP/SSOP 20
BL6502 系统图


Similar Part No. - BL6502

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHANGHAI BELLING CO., L...
BL6502A BELLING-BL6502A Datasheet
461Kb / 14P
Single Phase Energy Meter IC with Integrated Oscillator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com