Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

BL6502 Datasheet(PDF) 2 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Part # BL6502
Description  BL6502
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BELLING [SHANGHAI BELLING CO., LTD.]
Direct Link  http://www.belling.com.cn
Logo BELLING - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

BL6502 Datasheet(HTML) 2 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

  BL6502 Datasheet HTML 1Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6502 Datasheet HTML 2Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6502 Datasheet HTML 3Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6502 Datasheet HTML 4Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6502 Datasheet HTML 5Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6502 Datasheet HTML 6Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6502 Datasheet HTML 7Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6502 Datasheet HTML 8Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6502 Datasheet HTML 9Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 11 page
background image
BL6502
BL6502
BL6502
BL6502
http://www.belling.com.cn
- 2 -
8/9/2006
Total 11 Pages
集成振荡器
集成振荡器
集成振荡器
集成振荡器单相双电流
单相双电流
单相双电流
单相双电流
采样电能计量芯片
采样电能计量芯片
采样电能计量芯片
采样电能计量芯片
管脚描述
管脚描述
管脚描述
管脚描述
管脚号
管脚号
管脚号
管脚号
符号
符号
符号
符号
说明
说明
说明
说明
1
VDD
正电源(+5V),正常工作时电源电压应该保持在 5V±5%之间。
2,3
V1A,V1B
两路电流采样信号的正输入脚。对 V1N 端的最大差分输入电压分别为
±660mV。
4
V1N
电流采样信号的负输入脚。
5,6
V2N,V2P
电压采样信号的负、正输入脚。最大差分输入电压为
±660mV。
7
NC
空脚
8
GND
内部电路的接地点。
9
VREF
参考电压调整端,片内基准电压标称值在 2.5
±8%,温度系数典型值为
30ppm/
°C。允许使用外部 2.5V 电压输入。
10
SCF
高频校验脉冲选择端,与 S1,S0 组合起来选择 CF 的输出频率,见后面。
11,12
S1,S0
通过 S1,S0 的组合可以针对不同的电表常数选择不同的输出频率,为电
表设计提供更大的选择范围。
13,14
G1,G0
用来选择电流通道的系统增益,增益选择具体数值见后面。
15
FAULT
高电平指示错误用电。当 V1N 和 V1B 输入信号相差 12.5%时,有指示。
在 V1N 和 V1B 恢复平衡后,FAULT 不再指示,并对输出清零。
16
REVP
负向有功功率指示信号,当电流通道和电压通道输入信号的相位差大于
90
°时,该脚输出高电平。
17
NC
空脚。
18
CF
高速校验脉冲输出脚,输出频率正比与瞬时有功功率的大小,可以有多
种选择。
19,20
F1,F2
低速逻辑脉冲输出脚,其输出频率正比于平均有功功率的大小,F1、F2
为非交叠输出,可以驱动机电式计度器或两相步进电机。输出频率见
BL6502 计算公式。
极限范围
极限范围
极限范围
极限范围
( T = 25 ℃ )
项目
符号
极值
单位
电源电压 VDD
VDD
-0.3~+7(max)
V
输入电压(相对于 GND)
Vv
VSS+0.5≤Vv≤VDD-0.5
V
输入电压(相对于 GND)
Vi
VSS+0.5≤Vi≤VDD-0.5
V
工作温度
Topr
-20~+70
℃
贮藏温度
Tstr
-55~+150
℃
功耗(DIP20)
400
mW
电参数
电参数
电参数
电参数
(T=25℃,VDD= 5V, 片内振荡器)
测量项目
符号
测量条件
测量点
最小
典型
最大
单位
1 电源电流
IVDD
Pin1
2
5
6.5
mA
2 逻辑输入脚
G0,G1,SCF,S0,S1
Pin14,13
,12,11,10



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com