Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

BL0930 Datasheet(PDF) 1 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Part # BL0930
Description  BL0930
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BELLING [SHANGHAI BELLING CO., LTD.]
Direct Link  http://www.belling.com.cn
Logo BELLING - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

BL0930 Datasheet(HTML) 1 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

  BL0930 Datasheet HTML 1Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL0930 Datasheet HTML 2Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL0930 Datasheet HTML 3Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL0930 Datasheet HTML 4Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL0930 Datasheet HTML 5Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL0930 Datasheet HTML 6Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL0930 Datasheet HTML 7Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL0930 Datasheet HTML 8Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL0930 Datasheet HTML 9Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 10 page
background image
BL0930
BL0930
BL0930
BL0930
内置晶振单相电能计量芯片
内置晶振单相电能计量芯片
内置晶振单相电能计量芯片
内置晶振单相电能计量芯片
http://www.belling.com.cn
- 1 -
8/14/2006
Total 10 Pages
特点
特点
特点
特点
高精度,在输入动态工作范围(500:1)内,非
线性测量误差小于 0.1%
校表过程中高稳定性,输出频率波动小于 0.1%
精确测量正、负两个方向的有功功率,且以同
一方向计算电能
慢速输出脉冲能直接驱动电机工作,快速输出
脉冲可用于计算机数据处理
防窃电功能,逻辑输出脚 REVP 用于显示反向
用电或者错误用电状况
芯片上有电压检测电路,检测掉电状况
具有防潜动功能
芯片上带参考电压源 2.5V±8%(温度系数典
型值 30ppm/℃),也可以使用外部电压源
芯片上带晶振时钟(芯片内置晶振)
单工作电源 5V
低功耗 15mW(典型值)
采用 0.35um CMOS 工艺,批量的一致性和产
品可靠性得到进一步提高。
概述
概述
概述
概述
BL0930 集成电路是电子式电度表的核心计量
芯片,它在设计上采用了过采样和数字信号处理技
术‚从而大大地提高了芯片的测量准确度,同时,在
A/D 转换后的数据均由数字电路进行运算和处理,
保证了芯片的长期稳定性。基于此芯片设计的电子
式电度表具有外围电路简单、精度高、稳定性好等
特点,适用于单相两线电力用户的电能计量。
BL0930 对正、反向有功功率均可测量,且可将
反向有功功率转换成与正向有功功率方向一致的
脉冲输出,同时在芯片引脚(Pin12)上给出了反向用
电指示。因此, 用 BL0930 制成的电子式电度表具
有很强的防窃电能力。
BL0930 具有两种不同频率的脉冲输出。Pin14
输出以较高频率的脉冲,用于校验和计算机数据处
理,而 Pin15 和 Pin16 输出一组较低频率的脉冲,用
于直接驱动步进电机,以推动计度器进行电量累
积。
在 BL0930 中充分考虑到兼顾电度表潜动和起
动性能的不同要求,采用了合理的数字化的防潜动
阀值设计,在保证可靠地防止潜动的前提下,使起动
电流远低于标准要求。
管脚与框图
管脚与框图
管脚与框图
管脚与框图
1
2
3
5
6
7
8
9
10
12
14
15
16
4
VDD
V2P
V2N
V1N
V1P
GND
VREF
SCF
S1
REVP
CF
F2
F1
BL0930
BL0930
BL0930
BL0930
11
S0
13
G
NC
current
sampling
voltage
sampling
analog to
digital
analog to
digital
high
pass
filter
high
pass
filter
digital
multiplication
low
pass
filter
digital to
frequency
and output
logical
control
voltage
reference
internal
oscillator
power
detector
BL0930
BL0930
BL0930
BL0930
V1P
V1N
V2P
V2N
SCF
S1
S0
REVP
CF
F1
F2
VDD
VREF
G
DIP 16
BL0930 系统框图


Similar Part No. - BL0930

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHANGHAI BELLING CO., L...
BL0930E BELLING-BL0930E Datasheet
481Kb / 11P
Single Phase Energy Meter IC with Integrated Oscillator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com