Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

BL0930 Datasheet(PDF) 2 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Part # BL0930
Description  BL0930
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BELLING [SHANGHAI BELLING CO., LTD.]
Direct Link  http://www.belling.com.cn
Logo BELLING - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

BL0930 Datasheet(HTML) 2 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

  BL0930 Datasheet HTML 1Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL0930 Datasheet HTML 2Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL0930 Datasheet HTML 3Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL0930 Datasheet HTML 4Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL0930 Datasheet HTML 5Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL0930 Datasheet HTML 6Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL0930 Datasheet HTML 7Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL0930 Datasheet HTML 8Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL0930 Datasheet HTML 9Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 10 page
background image
BL0930
BL0930
BL0930
BL0930
内置晶振单相电能计量芯片
内置晶振单相电能计量芯片
内置晶振单相电能计量芯片
内置晶振单相电能计量芯片
http://www.belling.com.cn
- 2 -
8/14/2006
Total 10 Pages
管脚描述
管脚描述
管脚描述
管脚描述
管脚号
管脚号
管脚号
管脚号
符号
符号
符号
符号
说明
说明
说明
说明
1
VDD
正电源(+5V),提供模拟数字部分电源,正常工作时电源电压应该保持
在 5V±5%之间。
2,3
V2P,V2N
电压采样信号的负,正输入脚。最大差分输入电压为
±165mV。
4,5
V1N,V1P
电流采样信号的正,负输入脚。最大差分输入电压为
±660mV。
6
GND
电路的接地点。
7
VREF
参考电压调整端,片内基准电压标称值在 2.5
±8%,温度系数典型值为
30ppm/
°C。允许使用外部 2.5V 电压输入。
8
SCF
高频校验脉冲选择端,与 S1,S0 组合起来选择 CF 的输出频率,见后面。
9,10
S1,S0
通过 S1,S0 的组合可以针对不同的电表常数选择不同的输出频率,为电
表设计提供更大的选择范围。
11
G
用来选择电流通道的系统增益,增益选择具体数值见后面
12
REVP
负向有功功率指示信号,当电流通道和电压通道输入信号的相位差大于
90
°时,该脚输出高电平。
13
NC
空脚
14
CF
高速校验脉冲输出脚,输出频率正比与瞬时有功功率的大小,可以有多
种选择。
15,16
F2, F1
低速逻辑输出脚,其输出频率正比于平均有功功率的大小,F1,F2 为非交
叠输出,可以驱动机电式计度器或两相步进电机。输出频率见 BL0930
计算公式。
极限范围
极限范围
极限范围
极限范围
( T = 25 ℃ )
项目
符号
极值
单位
模拟数字电源电压 VDD
VDD
-0.3~+7(max)
V
VDD 变化
-0.3~+0.3
V
输入电压(相对于 GND)
Vv
VSS+0.5≤Vv≤VDD-0.5
V
工作温度
Topr
-40~+75
℃
贮藏温度
Tstr
-55~+150
℃
功耗(DIP16)
350
mW
电参数
电参数
电参数
电参数
1) 常温电特性
(T=25℃, VDD= 5V )
测量项目
符号
测量条件
测量点
最小
典型
最大
单位
1 电源电流
IVDD
Pin1
0.5
4
5
mA
输入高电平
VIH
2
V
输入低电平
VIL
VDD=5V
1
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com