Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SMS1546 Datasheet(PDF) 3 Page - Alpha Industries

Part # SMS1546
Description  Surface Mount Mixer and Detector Schottky Diodes
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ALPHA [Alpha Industries]
Direct Link  http://www.alphaind.com
Logo ALPHA - Alpha Industries

SMS1546 Datasheet(HTML) 3 Page - Alpha Industries

  SMS1546 Datasheet HTML 1Page - Alpha Industries SMS1546 Datasheet HTML 2Page - Alpha Industries SMS1546 Datasheet HTML 3Page - Alpha Industries  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
Surface Mount Mixer and Detector Schottky Diodes
Alpha Industries, Inc. [781] 935-5150
• Fax [617] 824-4579 • Email sales@alphaind.com • www.alphaind.com
3
Specifications subject to change without notice. 1/01A
SOT-23
3
2
1
0.035 (0.89 mm) MIN.
0.044 (1.12 mm) MAX.
0.0005 (0.01 mm) MIN.
0.004 (0.10 mm) MAX.
0.012 (0.30 mm) MIN.
0.020 (0.50 mm) MAX.
0.003 (0.080 mm) MIN.
0.008 (0.20 mm) MAX.
8˚ MAX.
0.022 (0.55 mm) REF.
0.110 (2.80 mm) MIN.
0.120 (3.04 mm) MAX.
0.083 (2.10 mm) MIN.
0.104 (2.64 mm) MAX.
0.037 (0.95 mm) REF.
0.047 (1.20 mm) MIN.
0.055 (1.40 mm) MAX.
0.076 (1.92 mm) REF.
0.020 (0.51 mm) REF.
SC-79
SOT-143
0.060 (1.50 mm) MIN.
0.067 (1.70 mm) MAX.
0.010
(0.25 mm) MIN.
0.014
(0.35 mm) MAX.
0.043 (1.10 mm) MIN.
0.051 (1.30 mm) MAX.
0.020
(0.50 mm) MIN.
0.028
(0.70 mm) MAX.
0.003
(0.07 mm) MIN.
0.008
(0.20 mm) MAX.
10˚ MAX.
10˚ MAX.
0.028
(0.70 mm) MIN.
0.035
(0.90 mm) MAX.
0.006 (0.15 mm) MIN.
CATHODE
INDICATOR
12
SOD-323
0.090 (2.30 mm) MIN.
0.108 (2.74 mm) MAX.
0.045 (1.15 mm) MIN.
0.053 (1.35 mm) MAX.
0.050
(1.25 mm) MAX.
0.006
(0.15 mm) TYP.
0.008 (0.20 mm) NOM.
0.004 (0.10 mm) MAX.
0.010 (0.25 mm) MIN.
0.010
(0.25 mm) MIN.
0.016
(0.40 mm) MAX.
0.063 (1.60 mm) MIN.
0.071 (1.80 mm) MAX.
CATHODE
INDICATOR
2
1
0.110 (2.80 mm) MIN.
0.120 (3.04 mm) MAX.
0.083 (2.10 mm) MIN.
0.104 (2.64 mm) MAX.
0.012 (0.30 mm) MIN.
0.020 (0.50 mm) MAX.
0.0005 (0.01 mm) MIN.
0.004 (0.15 mm) MAX.
0.031 (0.80 mm) MIN.
0.047 (1.20 mm) MAX.
0.030 (0.76 mm) MIN.
0.035 (0.89 mm) MAX.
0.047 (1.20 mm) MIN.
0.055 (1.40 mm) MAX.
0.003 (0.08 mm) MIN.
0.008 (0.20 mm) MAX.
0.022 (0.55 mm) REF.
8˚ MAX.
0.020 (0.50 mm) REF.
0.028 (0.70 mm) REF.
0.068 (1.72 mm) REF.
0.076 (1.92 mm) REF.
4
3
2
1
SC-70
3
2
1
0.031 (0.80 mm) MIN.
0.039 (1.00 mm) MAX.
0.000 (0.00 mm) MIN.
0.004 (0.10 mm) MAX.
0.010 (0.25 mm) MIN.
0.016 (0.40 mm) MAX.
0.071 (1.80 mm) MIN.
0.087 (2.20 mm) MAX.
0.071 (1.80 mm) MIN.
0.094 (2.40 mm) MAX.
0.045 (1.15 mm) MIN.
0.053 (1.35 mm) MAX.
0.026 (0.65 mm) REF.
0.051 (1.30 mm) REF.
0.004 (0.10 mm) MIN.
0.007 (0.18 mm) MAX.
0.004 (0.10 mm) MIN.
0.012 (0.30 mm) MAX.
0.014 (0.35 mm) REF.



Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com